| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST6375 bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST6375 bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - STMicroelectronics |
|
69 / 84 page ![]() 69/84 ST6365, ST6375, ST6385 ST6367, ST6377, ST6387 ST636x, 7x, 8x ROM MICROCONTROLLER OPTION LIST Customer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phone No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ST638X SERIES Device [ ] (d) Package [ ] (p) Temperature Range [ ] (t) Sales Type Marking [ ] (y/n) Special Marking [ ] (y/n) Line 1 “..............” (N) Line 2 “..............” (N) Line 3 “..............” (N) Traceability marking (mandatory) (d) 1 = ST6365, 2 = ST6367, 3 = ST6375, 4 = ST6377, 5 = ST6385, 6= ST6387 8 = ST6368, 9 = ST6378 (p) B = Dual in Line Plastic (t) 1 = 0 to +70 C 4 = -10 to +70 C (N) Letters, digits, ‘.’, ‘-’, ‘/’ and spaces only ST638X OPTION LIST OSD Polarity Options (Put a cross on selected item) : POSITIVE NEGATIVE VSYNC, HSYNC [ ] [ ] R,G,B [ ] [ ] BLANK [ ] [ ] ST638X CHECK LIST YES NO ROM CODE [ ] [ ] OSD Code: ODD & EVEN [ ] [ ] For ST6365/67/75/77/85/87 OSD Code: [ ] [ ] For ST6368/78 EEPROM Code (If Desired) [ ] [ ] Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |