| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST52T400F3B6 bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST52T400F3B6 bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - STMicroelectronics |
|
91 / 94 page ![]() ST52T400/T440/E440/T441 91/94 Table 11.23 CDIP20W PACKAGE MECHANICAL DATA DIM mm inch. MIN TYP. MAX MIN TYP. MAX A 3.63 0.143 A1 0.38 0.015 B 3.56 0.46 0.56 0.140 0.018 0.022 B1 1.14 12.70 1.78 0.045 0.500 0.070 C 0.20 0.25 0.36 0.008 0.010 0.014 D 24.89 25.40 25.91 0.980 1.000 1.020 D1 22.86 0.900 E1 6.99 7.49 8.00 0.275 0.295 0.315 e 2.54 0.100 G 6.35 6.60 6.86 0.250 0.260 0.270 G1 9.47 9.73 9.98 0.373 0.383 0.393 G2 1.14 0.045 L 2.92 3.30 3.81 0.115 0.130 0.150 S 12.70 0.500 ∅ 4.22 0.166 Ν 20 |