| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST6225BM1/CCC bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST6225BM1/CCC bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - STMicroelectronics |
|
85 / 105 page ![]() ST6215C/ST6225C 85/105 I/O PORT PIN CHARACTERISTICS (Cont’d) Figure 68. Typical VOH vs VDD 34 56 VDD [V] 2 3 4 5 6 Voh [V] at Iio=-2mA Ta=-40°C Ta=25°C Ta=95°C Ta=125°C 34 56 VDD [V] 1 2 3 4 5 6 Voh [V] at Iio=-5mA Ta=-40°C Ta=25°C Ta=95°C Ta=125°C 1 |