| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST62T28C bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST62T28C bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - STMicroelectronics |
|
76 / 84 page ![]() 76/84 ST62T28C/E28C THERMAL CHARACTERISTIC 7.2 ORDERING INFORMATION Table 26. OTP/EPROM VERSION ORDERING INFORMATION Symbol Parameter Test Conditions Value Unit Min. Typ. Max. RthJA Thermal Resistance PDIP28 70 °C/W PSO28 70 Sales Type Program Memory (Bytes) I/O Temperature Range Package ST62E28CF1 7948 (EPROM) 20 0to 70 °C CDIP28W ST62T28CB6 7948 (OTP) -40 to 85 °C PDIP28 ST62T28CM6 PSO28 ST62T28CN6 SSOP28 ST62T28CB3 7948 (OTP) -40 to +125 °C PDIP28 ST62T28CM3 PSO28 ST62T28CN3 SSOP28 76 |