công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EEUFC1V331LB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện EEUFC1V331LB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Aluminum Electrolytic Capacitors/FC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

EEUFC1V331LB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Panasonic Semiconductor

  EEUFC1V331LB Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor EEUFC1V331LB Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor EEUFC1V331LB Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor EEUFC1V331LB Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor EEUFC1V331LB Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor EEUFC1V331LB Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor EEUFC1V331LB Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor EEUFC1V331LB Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor EEUFC1V331LB Datasheet HTML 9Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Aluminum Electrolytic Capacitors/FC
6.8
4
7
65
2.000
1000
0.45
1.5
5.0
2.5
EEAFC1V6R8( )
200
2000
12
5
7
120
0.950
1000
0.45
2.0
5.0
2.5
EEAFC1V120( )
200
2000
18
4
11
120
1.300
1000
0.45
1.5
5.0
2.5
EEUFC1V180( )
200
2000
22
5
11
175
0.800
1000
0.50
2.0
5.0
2.5
EEUFC1V220( )
200
2000
27
5
11
175
0.800
1000
0.50
2.0
5.0
2.5
EEUFC1V270( )
200
2000
6.3
7
200
0.450
1000
0.45
2.5
5.0
2.5
EEAFC1V270( )
200
2000
33
5
11
175
0.080
1000
0.50
2.0
5.0
2.5
EEUFC1V330( )
200
2000
39
5
15
235
0.500
1000
0.50
2.0
5.0
2.5
EEUFC1V390( )
200
2000
47
6.3
11.2
290
0.350
1000
0.50
2.5
5.0
2.5
EEUFC1V470( )
200
2000
56
6.3
11.2
290
0.350
1000
0.50
2.5
5.0
2.5
EEUFC1V560( )
200
2000
68
6.3
11.2
290
0.350
1000
0.50
2.5
5.0
2.5
EEUFC1V680( )
200
2000
82
6.3
15
400
0.250
1000
0.50
2.5
5.0
2.5
EEUFC1V820( )
200
2000
100
8
11.5
555
0.117
2000
0.60
3.5
5.0
EEUFC1V101( )
200
1000
120
8
11.5
555
0.117
2000
0.60
3.5
5.0
EEUFC1V121( )
200
1000
150
8
11.5
555
0.117
2000
0.60
3.5
5.0
EEUFC1V151( )
200
1000
180
10
12.5
755
0.090
3000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1V181( )
200
500
220
8
15
730
0.085
2000
0.60
3.5
5.0
EEUFC1V221L( )
200
1000
10
12.5
755
0.090
3000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1V221( )
200
500
270
10
16
1050
0.068
3000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1V271( )
200
500
330
8
20
995
0.065
2000
0.60
3.5
5.0
EEUFC1V331L( )
200
1000
10
16
1050
0.068
3000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1V331( )
200
500
390
10
20
1220
0.052
3000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1V391( )
200
500
12.5
15
1205
0.065
5000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1V391S( )
200
500
470
10
20
1220
0.052
3000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1V471( )
200
500
560
10
25
1440
0.045
3000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1V561( )
200
500
12.5
20
1655
0.038
5000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1V561S( )
200
500
680
10
30
1815
0.035
3000
0.60
5.0
EEUFC1V681L
100
12.5
20
1655
0.038
5000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1V681( )
200
500
16
15
1690
0.043
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1V681S( )
100
250
820
12.5
25
1945
0.030
5000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1V821L( )
200
500
18
15
2000
0.038
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1V821( )
100
250
1000
12.5
25
1945
0.030
5000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1V102( )
200
500
16
20
2205
0.029
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1V102S( )
100
250
1200
12.5
30
2310
0.025
5000
0.80
5.0
EEUFC1V122L
100
16
20
2205
0.029
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1V122( )
100
250
1500
12.5
35
2510
0.022
5000
0.80
5.0
EEUFC1V152L
100
16
25
2555
0.022
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1V152( )
100
250
18
20
2490
0.028
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1V152S( )
100
250
1800
12.5
40
2655
0.018
5000
0.80
5.0
EEUFC1V182L
100
16
25
2555
0.022
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1V182( )
100
250
18
20
2490
0.028
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1V182S( )
100
250
2200
16
31.5
3010
0.018
5000
0.80
7.5
EEUFC1V222
100
18
25
2740
0.020
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1V222S( )
100
250
35
(mm) (mm)
(mm)
(pcs)
(pcs)
(µF)
(mm)
(mm)
(mm)
(m A )
(
Ω)
(V)
(hours)
I
Lead Space
Part No.
Specification
Dia.
Length
Taping
Case size
Cap.
(±20%)
Lead
Dia.
W.V.
Straight
Min.Packaging Q'ty
Standard Products
Taping
Taping
Ripple
current
(100kHz)
(+105
°C)
Lead Length
Straight
Leads
Imped-
ance
(100kHz)
(+20
°C)
When requesting taped product, please put the letter "B" or "H" between the "( )". Lead wire pitch B=5mm, 7.5mm.
H=2.5mm.
❉B
❉H
Endur-
ance



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com