| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST52T430K3 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST52T430K3 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - STMicroelectronics |
|
29 / 88 page ![]() ST52T430/E430 29/88 Figure 4.4 Interrupt Configuration Register 0 Table 4.2 Interrupts Description Name Description Priority Peripheral Code Maskable EPROM Locations INT_ADC ADC Int Programmable 000 yes 3-5 INT_PWM/ TIMER0 PWM/TIMER 0 Int Programmable 001 yes 6-8 INT_PWM/ TIMER1 PWM/TIMER 1 Int Programmable 010 yes 9-11 INT_PWM/ TIMER2 PWM/TIMER 2 Int Programmable 011 yes 12-14 INT_SCI SCI Int Programmable 100 yes 15-17 INT_EXT External Interrupt (INT) Ext Highest - yes 18-20 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 MSKE: Ext. Int. Not Used PEXTINT: Ext. Int. Polariry MSCI: SCI Int. MSKTM0: Timer0 Int. MSKAD: A/D Int. MSKTM1: Timer1 Int. MSKTM2: Timer2 Int. REG_CONF0 Interrupts Mask |