| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST52T430K1 bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST52T430K1 bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - STMicroelectronics |
|
82 / 88 page ![]() ST52T430/E430 82/88 Table 12.15 SS034 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM mm inch. MIN TYP. MAX MIN TYP. MAX A 2.4638 2.6416 0.097 0.104 A1 0.127 0.2921 0.005 0.0115 B 0.3556 0.4826 0.014 0.019 C 0.23114 0.3175 0.0091 0.0125 D 17.7292 18.0594 0.698 0.711 E 7.4168 7.5946 0.292 0.299 e 1.016 0.040 H 10.16 10.414 0.400 0.410 h 0.635 0.7366 0.025 0.029 k0 ° 8 ° 0 ° 8 ° l 0.6096 1.016 0.024 0.040 1 17 18 34 e B h L |