| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST40RA166XH6 bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST40RA166XH6 bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - STMicroelectronics |
|
36 / 94 page ![]() ADCS 7260755H STMicroelectronics 36/94 ST40RA 6 Clock generation 6.4 Setting clock frequencies Table 18 shows valid FRQCR ratios and the associated clock frequencies for derived clocks. CLOCKGENA.FRQCR and CLOCKGENB.FRQCR ST40RA codified ratios Clock ratios Lower 9 bit Available on start up CPU_ CLK BUS_ CLK PER_ CLK CPU_ CLK BUS_ CLK PER_ CLK 0x000 11 1/2 1 1 1/2 0x002 1/4 1 1 1/4 0x004 1/8 1 1 1/8 0x008 MODE6 1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 0x00A MODE[4:5] 1/4 1 1/2 1/4 0x00C 1/2 1/8 1 1/2 1/8 0x011 2/3 1/6 1 2/3 1/6 0x013 MODE[2:3] 1 2/3 1/3 1 2/3 1/3 0x01A MODE0 1/2 1/4 1 1/2 1/4 0x01C 1/8 1 1/2 1/8 0x023 MODE1 1 2/3 1/3 1 2/3 1/3 0x02C 1/2 1/8 1 1/2 1/8 0x048 1/2 1/2 1/4 1 1 1/2 0x04A 1/6 1 1 1/3 0x04C 1/8 1 1 1/4 0x05A 1/3 1/6 1 2/3 1/6 0x05C 0x063 MODE7 1/2 1/4 1/4 1 1/2 1/2 0x06C 1/2 1/8 1 1/2 1/4 0x091 1/3 1/3 1/6 11 1/2 0x093 0x0A3 1/6 1 1/2 1/2 0x0DA 1/4 1/4 1/8 11 1/2 0x0DC 0x0EC 1/8 1 1/2 1/2 0x123 1/4 1 1 1/2 0x16C 1/8 1 1/2 1/2 Table 18: Valid FRQCR values and their ratios |