công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EEUFC1H331 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện EEUFC1H331
Giải thích chi tiết về linh kiện  Aluminum Electrolytic Capacitors/FC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

EEUFC1H331 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Panasonic Semiconductor

  EEUFC1H331 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor EEUFC1H331 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor EEUFC1H331 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor EEUFC1H331 Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor EEUFC1H331 Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor EEUFC1H331 Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor EEUFC1H331 Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor EEUFC1H331 Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor EEUFC1H331 Datasheet HTML 9Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
Aluminum Electrolytic Capacitors/FC
63
1200
16
31.5
2700
0.028
5000
0.80
7.5
EEUFC1H122
100
18
25
2610
0.029
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1H122S( )
100
250
1500
16
35.5
2790
0.025
5000
0.80
7.5
EEUFC1H152L
100
1800
16
40
2845
0.023
5000
0.80
7.5
EEUFC1H182L
100
18
31.5
3000
0.025
5000
0.80
7.5
EEUFC1H182
50
2200
18
35.5
3100
0.023
5000
0.80
7.5
EEUFC1H222
50
6.8
4
11
80
3.50
1000
0.45
1.5
5.0
2.5
EEUFC1J6R8( )
200
2000
12
5
11
145
2.0
1000
0.50
2.0
5.0
2.5
EEUFC1J120( )
200
2000
18
5
15
200
1.30
1000
0.50
2.0
5.0
2.5
EEUFC1J180( )
200
2000
22
6.3
11.2
240
1.0
1000
0.50
2.5
5.0
2.5
EEUFC1J220( )
200
2000
33
6.3
11.2
240
1.0
1000
0.50
2.5
5.0
2.5
EEUFC1J330( )
200
2000
39
6.3
15
330
0.70
1000
0.50
2.5
5.0
2.5
EEUFC1J390( )
200
2000
47
8
11.5
405
0.342
2000
0.60
3.5
5.0
EEUFC1J470( )
200
1000
56
8
11.5
405
0.342
2000
0.60
3.5
5.0
EEUFC1J560( )
200
1000
68
8
11.5
405
0.342
2000
0.60
3.5
5.0
EEUFC1J680( )
200
1000
82
10
12.5
535
0.256
3000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1J820( )
200
500
100
8
15
535
0.230
2000
0.60
3.5
5.0
EEUFC1J101L( )
200
1000
10
12.5
535
0.256
3000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1J101( )
200
500
120
10
16
600
0.194
3000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1J121( )
200
500
150
8
20
690
0.178
2000
0.60
3.5
5.0
EEUFC1J151( )
200
1000
180
10
20
885
0.147
3000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1J181( )
200
500
12.5
15
1020
0.150
5000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1J181S( )
200
500
220
10
20
885
0.147
3000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1J221X( )
200
500
10
25
1050
0.130
3000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1J221( )
200
500
12.5
20
1285
0.085
5000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1J221S( )
200
500
270
16
15
1410
0.090
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1J271( )
100
250
330
10
30
1300
0.090
3000
0.60
5.0
EEUFC1J331L
100
12.5
20
1285
0.085
5000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1J331( )
200
500
390
12.5
25
1720
0.070
5000
0.60
5.0
5.0
EEUFC1J391( )
200
500
18
15
1690
0.086
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1J391S( )
100
250
470
12.5
30
2090
0.055
5000
0.80
5.0
EEUFC1J471L
100
16
20
1765
0.059
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1J471( )
100
250
560
16
25
2160
0.050
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1J561( )
100
250
680
12.5
35
2265
0.047
5000
0.80
5.0
EEUFC1J681L
100
16
25
2160
0.050
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1J681( )
100
250
18
20
2290
0.055
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1J681S( )
100
250
820
12.5
40
2560
0.042
5000
0.80
5.0
EEUFC1J821L
100
16
31.5
2670
0.043
5000
0.80
7.5
EEUFC1J821
100
18
25
2585
0.043
5000
0.80
7.5
7.5
EEUFC1J821S( )
100
250
1000
16
31.5
2670
0.043
5000
0.80
7.5
EEUFC1J102U
100
16
35.5
2770
0.036
5000
0.80
7.5
EEUFC1J102
100
1200
16
40
2825
0.030
5000
0.80
7.5
EEUFC1J122L
100
18
31.5
2950
0.032
5000
0.80
7.5
EEUFC1J122
50
1500
18
35.5
3095
0.030
5000
0.80
7.5
EEUFC1J152
50
1800
18
40
3205
0.025
5000
0.80
7.5
EEUFC1J182
50
50
(mm) (mm)
(mm)
(pcs)
(pcs)
(µF)
(mm)
(mm)
(mm)
(mA)
(
Ω)
(V)
(hours)
I
Lead Space
Part No.
Specification
Dia.
Length
Taping
Case size
Cap.
(±20%)
Lead
Dia.
W.V.
Straight
Min.Packaging Q'ty
Standard Products
Taping
Taping
Ripple
current
(100kHz)
(+105
°C)
Lead Length
Straight
Leads
Imped-
ance
(100kHz)
(+20
°C)
When requesting taped product, please put the letter "B" or "H" between the "( )". Lead wire pitch B=5mm, 7.5mm. H=2.5mm.
❉B
❉H
Endur-
ance



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com