công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HP60F bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện HP60F
Giải thích chi tiết về linh kiện  HALOPIN
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

HP60F bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  HP60F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH HP60F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH HP60F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Technical Information
The smallest mains voltage halogen lamp of OSRAM
HALOPIN
UV
Filter
Characteristics:
• Most compact mains voltage halogen
lamp
• New base / lampholder system G9
• With innovative bulb-pinch technology
• With integral safety fuse, meets the safety
requirements of IEC 60432-2
• Approved to IEC 60598-1 for use in open
luminaires
• Burner with UV-Filter glass
Meets the most stringent UV-protection
thresholds (NIOSH).
Reduced UV bleaching
• 2000h average life time
• Clear and frosted version 230V u. 240V
Range:
Order code
Wattage*
Luminous flux**
Energy Label
Average life**
ILCOS-code
66725
25W
260lm
D
2000h
HSGST/C/UB-25-230-G9-22
66725AM
25W
230lm
E
2000h
HSGST/F/UB-25-230-G9-22
66740
40W
490lm
D
2000h
HSGST/C/UB-40-230-G9-22
66740AM
40W
460lm
E
2000h
HSGST/F/UB-40-230-G9-22
66660
60W
820lm
D
2000h
HSGST/C/UB-60-230-G9-26,5
66660AM
60W
790lm
D
2000h
HSGST/F/UB-60-230-G9-26,5
66675
75W
1100lm
D
2000h
HSGST/C/UB-75-230-G9-26,5
66675AM
75W
1050lm
D
2000h
HSGST/F/UB-75-230-G9-26,5
*Maximum power consumption is nominal value + 8% acc. to IEC 60357
**may vary according to tolerances specified in IEC 60357
HAL M-M, Edition 6/04
1/3
Subject to alteration


Số phần tương tự - HP60F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power-One
HP600 POWER-ONE-HP600 Datasheet
106Kb / 6P
Multi-Output HP600 AC-DC Front End Data Sheet
logo
KODENSHI_AUK CORP.
HP601 KODENSHI-HP601 Datasheet
173Kb / 3P
Small and surface mount package
logo
OSRAM GmbH
HP60C. OSRAM-HP60C. Datasheet
87Kb / 1P
The smallest mains voltage halogen lamp of OSRAM HALOPIN®
January 2010
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com