công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

41860SP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện 41860SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  DECOSTAR 51/51S
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

41860SP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  41860SP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH 41860SP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH 41860SP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH 41860SP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Technical Information
Halogen lamp with dichroic reflector
∅ 51 mm
DECOSTAR 51/51S
Technical light data:
Maintenance
Decrease of axial luminous intensity < 20% after 75% of the nominal life time.
Spectral distribution
visible light
DECOSTAR 12V/50W
UV-radiation
The irradiance is clear below the NIOSH-threshold values for skin and eye.
Due to UV-absorbing quartz glass respectively due to the integrated cover pan the bleaching is
clear reduced (depending on radiated material).
Light distribution
Available at www.myosram.com
HAL M-M, Edition November 05
Subject to alteration
2/4



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com