công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB16NM50N bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB16NM50N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 500 V - 0.21 Ω - 15 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220 - TO-247- TO-220FP
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB16NM50N bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STB16NM50N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB16NM50N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB16NM50N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB16NM50N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB16NM50N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB16NM50N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STB16NM50N Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STB16NM50N Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STB16NM50N Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
STB16NM50N - STF/I16NM50N - STP16NM50N - STW16NM50N
Package mechanical data
11/18
TO-220 mechanical data
Dim
mm
inch
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.14
1.70
0.044
0.066
c0.48
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.6
0.62
D1
1.27
0.050
E
10
10.40
0.393
0.409
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
F1.23
1.32
0.048
0.051
H1
6.20
6.60
0.244
0.256
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40
0.645
L3028.90
1.137
∅P
3.75
3.85
0.147
0.151
Q2.65
2.95
0.104
0.116



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18