công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1504097 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1504097
Giải thích chi tiết về linh kiện  Flush-type connector - SACC-EC-FS-4CON-M16/0,5 SCO - 1523447
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1504097 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - PHOENIX CONTACT

  1504097 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1504097 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1504097 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1504097 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1504097 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/gb/products/1523447
01/23/2017   Page 3 / 5
Flush-type connector - SACC-EC-FS-4CON-M16/0,5 SCO - 1523447
Technical data
Cable
-25 °C ... 85 °C (cable, flexible installation)
Standards and Regulations
Standard designation
M12 connector
Standards/regulations
IEC 61076-2-101
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental Product Compliance
China RoHS
Environmentally Friendly Use Period = 50
For details about hazardous substances go to tab “Downloads”,
Category “Manufacturer's declaration”
Drawings
Dimensional drawing
Housing cutout for M16 fastening thread, mounting panel with thread
Schematic diagram
3
4
2
1
Pin assignment M12 socket, 4-pos., A-coded, view female side
Dimensional drawing
500
11,5
2
24,5
min.2,5
M12 flush-type socket, can be positioned
Circuit diagram
BN
1
2
BK
4
BU
3
WH
Contact assignment of the M12 socket
Classifications
eCl@ss
eCl@ss 4.0
27140815
eCl@ss 4.1
27140815
eCl@ss 5.0
27143423
eCl@ss 5.1
27143423
eCl@ss 6.0
27143423
eCl@ss 7.0
27449001
eCl@ss 8.0
27440103
eCl@ss 9.0
27440102



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com