công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

655-1104-104F bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Dialight Corporation

tên linh kiện 655-1104-104F
Giải thích chi tiết về linh kiện  1/2 " Snap-in Panel Mount Indicators
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIALIGHT [Dialight Corporation]
Trang chủ  http://www.dialight.com
Logo DIALIGHT - Dialight Corporation

655-1104-104F bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Dialight Corporation

  655-1104-104F Datasheet HTML 1Page - Dialight Corporation 655-1104-104F Datasheet HTML 2Page - Dialight Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
www.dialightsignalsandcomponents.com
655 Series
1/2" Snap-in Panel Mount Indicators
Certifications & Ratings
• RoHS compliant
Application
The 655 Series LED Panel Mount Indicators are designed
for a variety of applications such as.
• Main power indication
• Remote power indication
• Status indication
• Maintenance and warning indication
• Instrumentation
. . . and many more!
Dimensions
inches [mm]
655 Series
drawn from mfr
specs
scale 1:3
655 Series
drawn from mfr
specs
scale 1:3
655 Series
drawn from mfr
specs
scale 1:3
655 Series
drawn from mfr
specs
scale 1:3
Flat Lens
Domed Lens
Wire Leads
.63
[16.0]
.55
[14.0]
.358 [9.1]
.591 [15.0]
3.0 [76.2]
4.75 [120.65]
.244
[6.2]
.256
[6.5]
.21
[5.3]
.386
[9.9]
1.535 ± .04 [39 ± 1.0]
.367 [9.3]
.472 [12.0]
.25
[6.35]
Solder wire up to 12 AWG
Mechanical Information
Mounting Hole Size:
0.50" (12.7 mm)
Max Panel Thickness: 0.138" (3.5 mm) (Domed Lens);
0.216" (5.5 mm) (Flat Lens)
Specifications
Voltage Options:
12 & 24 V DC
Operating temp:
-20 °C to +85 °C (-4 °F to +185 °F)
Storage Temp:
-20 °C to +85 °C (-4 °F to +185 °F)
Electrical Connection: Solder terminals (Flat Lens only)
or wire leads
Housing:
Polycarbonate
Terminals:
Brass—Nickel Plated (Flat Lens only)
Wire Leads:
18 AWG (Flat Lens),
26 AWG (Domed Lens)


Số phần tương tự - 655-1104-104F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Automatic Timing & Cont...
655-8-4000 ATC-655-8-4000 Datasheet
540Kb / 2P
Panel Mounted Digital Timer
655-8-4001 ATC-655-8-4001 Datasheet
540Kb / 2P
Panel Mounted Digital Timer
655-8-5000 ATC-655-8-5000 Datasheet
540Kb / 2P
Panel Mounted Digital Timer
655-8-5001 ATC-655-8-5001 Datasheet
540Kb / 2P
Panel Mounted Digital Timer
More results

Mô tả tương tự - 655-1104-104F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialight Corporation
558-0102-001F DIALIGHT-558-0102-001F Datasheet
126Kb / 2P
5V Integral Resistor Snap-in LED - .156' Mounting Hole Panel Mount Indicators
558-1101-001F DIALIGHT-558-1101-001F Datasheet
135Kb / 2P
Low Current & High Efficiency Snap-in LED Panel Mount Indicators
558-1501-001F DIALIGHT-558-1501-001F Datasheet
134Kb / 2P
Snap-in LED Panel Mount Indicators
558-3001-001F DIALIGHT-558-3001-001F Datasheet
102Kb / 2P
Snap-in LED - .156' Mounting Hole Panel Mount Indicators
559-0102-001F DIALIGHT-559-0102-001F Datasheet
146Kb / 2P
Snap-in LED - .250' Mounting Hole Panel Mount Indicators
559-1101-001F DIALIGHT-559-1101-001F Datasheet
104Kb / 2P
Snap-in LED (.250' Mounting Hole) Panel Mount Indicators
559-3001-001F DIALIGHT-559-3001-001F Datasheet
182Kb / 2P
Snap-in LED - .250' Mounting Hole Panel Mount Indicators
559-5901-001F DIALIGHT-559-5901-001F Datasheet
134Kb / 2P
Snap-in LED - .250' Mounting Hole Panel Mount Indicators
logo
Honeywell Accelerometer...
2DM409 HONEYWELL-ACC-2DM409 Datasheet
169Kb / 3P
Snap-in Panel Mount
logo
List of Unclassifed Man...
PM3 ETC2-PM3 Datasheet
2Mb / 10P
PANEL MOUNT INDICATORS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com