công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P89LPC908FD bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P89LPC908FD
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit microcontrollers
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

P89LPC908FD bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - NXP Semiconductors

Back Button P89LPC908FD Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors P89LPC908FD Datasheet HTML 43Page - NXP Semiconductors P89LPC908FD Datasheet HTML 44Page - NXP Semiconductors P89LPC908FD Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors P89LPC908FD Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors P89LPC908FD Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors P89LPC908FD Datasheet HTML 48Page - NXP Semiconductors P89LPC908FD Datasheet HTML 49Page - NXP Semiconductors P89LPC908FD Datasheet HTML 50Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 53 page
background image
Philips Semiconductors
P89LPC906/907/908
8-bit microcontrollers with two-clock 80C51 core
Product data
Rev. 04 — 21 November 2003
46 of 53
9397 750 12289
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2003. All rights reserved.
12. Comparator electrical characteristics
[1]
This parameter is characterized, but not tested in production.
Fig 18. Shift register mode timing.
0
1
23
45
6
7
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
tXLXL
002aaa425
Set TI
Set RI
tXHQX
tQVXH
tXHDV
tXHDX
Clock
Output Data
Write to SBUF
Input Data
Clear RI
Fig 19. External clock timing.
tCHCL
tCLCX
tCHCX
tC
tCLCH
002aaa416
0.2 VDD + 0.9
0.2 VDD - 0.1 V
VDD - 0.5 V
0.45 V
Table 15:
Comparator electrical characteristics
VDD = 2.4 V to 3.6 V, unless otherwise specified.
Tamb = −40 °C to +85 °C for industrial, unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VIO
offset voltage comparator inputs
-
-
±20
mV
VCR
common mode range comparator inputs
0
-
VDD − 0.3
V
CMRR
common mode rejection ratio
[1]
--
−50
dB
response time
-
250
500
ns
comparator enable to output valid
-
-
10
µs
IIL
input leakage current, comparator
0 < VIN <VDD
--
±10
µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com