công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DFR1091 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - DFROBOT

tên linh kiện DFR1091
Giải thích chi tiết về linh kiện  Diverse OS Support: Support Windows 10, Windows 11, and Ubuntu operating systems
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DFROBOT [DFROBOT]
Trang chủ  https://www.dfrobot.com/
Logo DFROBOT - DFROBOT

DFR1091 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - DFROBOT

Back Button DFR1091 Datasheet HTML 6Page - DFROBOT DFR1091 Datasheet HTML 7Page - DFROBOT DFR1091 Datasheet HTML 8Page - DFROBOT DFR1091 Datasheet HTML 9Page - DFROBOT DFR1091 Datasheet HTML 10Page - DFROBOT DFR1091 Datasheet HTML 11Page - DFROBOT DFR1091 Datasheet HTML 12Page - DFROBOT DFR1091 Datasheet HTML 13Page - DFROBOT DFR1091 Datasheet HTML 14Page - DFROBOT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
• Base Power: 28 W
• Graphics: Intel® Iris® Xe Graphics
• Max Dynamic Frequency: 1.45 GHz
• Execution Units: 80
• Co-processor: Microchip® ATmega32U4-MU
Memory
• Dual-Channel 16GB LPDDR5-6400
• Dual-Channel 32GB LPDDR5-6000
Storage
• Drive Form Factor: M.2 SSD (NVMe/SATA), SATA Drive
Wireless
• Wireless Form Factor: M.2 Wireless Module (PCIe/CNVio)
Display
• HDMI Port: HDMI 2.1, Up to 4096 x 2304 @ 60Hz
• USB Type-C Port: DP 1.4a, Up to 7680 x 4320 @ 60Hz (One Monitor)
• Embedded Display Port: eDP 1.4b, Up to 4096 x 2304 @ 120Hz
External I/O
• USB Type-A: 2 x USB2.0 (480Mbps)
2 x USB3.2 Gen 2 (10Gbps)
• USB Type-C: 2 x Thunderbolt™ 4 (40Gbps)
• HDMI: HDMI 2.1
• Ethernet: 2 x 2.5GbE RJ45 Ports (Intel® i225-V Gigabit Ethernet Controller,
Supports 10/100/1000/2500 Mbps, WOL)
• Power: 5.5mm x 2.5mm DC Jack
• Audio: 3.5mm Microphone Headphone Combo Connector
• Sim Card: Micro Sim Card Slot
Internal I/O
• USB 2.0: 2.0mm Pitch 4-Pin Connector, 480Mbps
• Fan: 1.27mm Pitch,12V 4-Wire Fan Connector, PWM Control
• SATA: SATA 6.0 Gb/s Data Connector, 2.0mm Pitch 4-Pin Power
Connector
• Front Panel: 2.54mm Pitch 9-Pin Header, Supports Power, Reset, Power
LED, HDD LED
• Front Audio Panel: 2.54mm Pitch 9-Pin Header, Supports High Definition
Audio (HD), Line-Out, Mic-in
• COM: 2.54mm Pitch 9-Pin Header,Supports RS232, RS485
• GPIO: 2.54mm Pitch 34-Pin Header, Including ATmega32U4 I/O Pins, 5V
Power Pins, S0/S3/S4 State Pins



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com