công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DFR1095 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - DFROBOT

tên linh kiện DFR1095
Giải thích chi tiết về linh kiện  input interfaces: Type-C PD (20V, 100W) and 5.5×2.5mm DC Jack (19-24V, ≥90W),
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DFROBOT [DFROBOT]
Trang chủ  https://www.dfrobot.com/
Logo DFROBOT - DFROBOT

DFR1095 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - DFROBOT

  DFR1095 Datasheet HTML 1Page - DFROBOT DFR1095 Datasheet HTML 2Page - DFROBOT DFR1095 Datasheet HTML 3Page - DFROBOT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
DC Jack 5.5×2.5mm
Voltage requirement: 19~24V
Power requirement: ≥90W
Battery type: 3.7V 18650 lithium-ion battery
Charging curren: 2A
Compatible LattePanda Development boards: LattePanda Sigma
Operating temperature: 0~40℃
Documents
Product wiki
User Instructions
FAQ
Shipping List
LattePanda Sigma UPS ×1
LattePanda Sigma UPS Power Cable ×1
LattePanda Sigma UPS Signal Ribbon Cable ×1
Heatsink ×1
Screw Pack ×1
M3×30 Single-head Copper Pillar ×4
M3×6 Screws ×5
M3 Nuts ×5



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com