công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DFR1090 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - DFROBOT

tên linh kiện DFR1090
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultimate Performance: The Intel Core i5-1340P processor has 12 cores
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DFROBOT [DFROBOT]
Trang chủ  https://www.dfrobot.com/
Logo DFROBOT - DFROBOT

DFR1090 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - DFROBOT

Back Button DFR1090 Datasheet HTML 5Page - DFROBOT DFR1090 Datasheet HTML 6Page - DFROBOT DFR1090 Datasheet HTML 7Page - DFROBOT DFR1090 Datasheet HTML 8Page - DFROBOT DFR1090 Datasheet HTML 9Page - DFROBOT DFR1090 Datasheet HTML 10Page - DFROBOT DFR1090 Datasheet HTML 11Page - DFROBOT DFR1090 Datasheet HTML 12Page - DFROBOT DFR1090 Datasheet HTML 13Page - DFROBOT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
• Lightning-fast Memory: The dual-channel LPDDR5-6400 RAM with a
capacity of 16GB ensures smooth and fast performance.
• High-level Graphics Capability: as it features the Intel Iris Xe Graphics,
LattePanda Sigma supports multiple display outputs with high resolutions
and refresh rates.
• Quad 4K displays: Experience unparalleled visual clarity with support for
quad 4K displays, bringing your content to life like never before.
• User-friendly Interface Layout: plug and play with ease
• Rich Interfaces: Unlock limitless possibilities with rich interfaces, offering
seamless connectivity and enhanced user experience.
• Diverse OS Support: Support Windows 10, Windows 11, and Ubuntu
operating systems
APPLICATIONS
SPECIFICATION
Processor
• CPU: Intel® Core™ i5-1340P
• Cores / Threads: 12C(4P+8E) / 16T
• Max Turbo Frequency: 4.60 GHz(Performance-core), 3.4 GHz(Efficient-
core)
• L2 Cache: 12 MB
• Base Power: 28 W
• Graphics: Intel® Iris® Xe Graphics



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com