công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DFR1063 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - DFROBOT

tên linh kiện DFR1063
Giải thích chi tiết về linh kiện  Romeo mini Control Board
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DFROBOT [DFROBOT]
Trang chủ  https://www.dfrobot.com/
Logo DFROBOT - DFROBOT

DFR1063 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - DFROBOT

  DFR1063 Datasheet HTML 1Page - DFROBOT DFR1063 Datasheet HTML 2Page - DFROBOT DFR1063 Datasheet HTML 3Page - DFROBOT DFR1063 Datasheet HTML 4Page - DFROBOT DFR1063 Datasheet HTML 5Page - DFROBOT DFR1063 Datasheet HTML 6Page - DFROBOT DFR1063 Datasheet HTML 7Page - DFROBOT DFR1063 Datasheet HTML 8Page - DFROBOT DFR1063 Datasheet HTML 9Page - DFROBOT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 32 page
background image
Name
Function Description
I2C
Standard I2C interface: SDA (8), SCL (9), VCC (3.3V), GND
A-3.3V-
GND
Standard analog interface:
A (blue): analog ports 3, 4, 5
3.3V (red): power supply positive terminal
GND (black): power supply negative terminal
D-VCC-
GND
Standard digital interface:
D (green): digital ports 6, 7, 20, 21
VCC (red): power supply positive terminal (When the Servo port is not powered, VCC is
5V; when the Servo port is powered, VCC is the input power for the Servo port.)
GND (black): power supply negative terminal
UART
RX (20), TX (21), VCC (5V), GND
Note: The UART interface shares two IO ports with servo ports, so UART cannot be used
when servos are used.
RST
Controller reset button
BOOT
Controller download button
Introduction
Features
Specification
Board Overview
Dimension Drawing
Tutorial
Frequently Asked
Questions
More
2024/5/15 10:52
Romeo mini Control Board
(ESP32-C3)
https://wiki.dfrobot.com/SKU_DFR1063_Romeo_mini_Control_Board_ESP32_C3
5/32



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com