công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DFR1034 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - DFROBOT

tên linh kiện DFR1034
Giải thích chi tiết về linh kiện  Gravity: GP8503 2-Channel 12bit I2C to 0-2.5V/VCC DAC Module
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DFROBOT [DFROBOT]
Trang chủ  https://www.dfrobot.com/
Logo DFROBOT - DFROBOT

DFR1034 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - DFROBOT

Back Button DFR1034 Datasheet HTML 3Page - DFROBOT DFR1034 Datasheet HTML 4Page - DFROBOT DFR1034 Datasheet HTML 5Page - DFROBOT DFR1034 Datasheet HTML 6Page - DFROBOT DFR1034 Datasheet HTML 7Page - DFROBOT DFR1034 Datasheet HTML 8Page - DFROBOT DFR1034 Datasheet HTML 9Page - DFROBOT DFR1034 Datasheet HTML 10Page - DFROBOT DFR1034 Datasheet HTML 11Page - DFROBOT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
FUNCTIONAL DIAGRAM
Name
Description
Remarks
12C Interface
+
Positive terminal of the power supply (3.3V-5V)
-
Negative terminal of the power supply
C
SCL
D
SDA
0-2.5V/0-VCC SwitchingSwitch
0-VCC
Switch output voltage to 0V-VCC(Supply voltage)
0-2.5V
Switch output voltage to 0V-2.5V
Voltage Signal Output Port
VOUT0
Positive terminal of output voltage signal 0
VOUT1
Positive terminal of output voltage signal 1
INTRODUCTION
DFR1034-GP8503 (2-
Channel 12bit I2C to 0-
2.5V/VCC DAC Module)
FUNCTIONS
FEATURES
DIMENSION
FUNCTIONAL DIAGRAM
SPECIFICATIONS
TUTORIAL
More Documents
FAQ
2024/5/14 18:26
Gravity: GP8503 2-Channel 12bit I2C to 0-2.5V/VCC DAC Module
https://wiki.dfrobot.com/SKU_DFR1034_2_Channel_12bit_I2C_to_0-VCC_DAC
7/12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com