công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

13005B bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 13005B
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

13005B bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  13005B Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 13005B Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 13005B Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 13005B Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 13005B Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 13005B Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 13005B Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 13005B Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
D1
1.27
0.050
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.203
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H2
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.0
14.0
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.2
6.6
0.244
0.260
L9
3.5
3.93
0.137
0.154
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
P011C
TO-220 MECHANICAL DATA
ST13005 / STB13005-1
6/8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8