công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB13005 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB13005
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTORS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB13005 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  STB13005 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STB13005 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STB13005 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB13005 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB13005 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB13005 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB13005 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB13005 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
D1
1.27
0.050
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.203
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H2
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.0
14.0
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.2
6.6
0.244
0.260
L9
3.5
3.93
0.137
0.154
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
P011C
TO-220 MECHANICAL DATA
ST13005 / STB13005-1
6/8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8