| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VL6522 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VL6522 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - STMicroelectronics |
|
25 / 35 page ![]() VL6522 Register description 25/35 0x8711 Gamma Default value 0x0012 Purpose Video class gamma control Type UINT_16 Possible values 0x0001 to 0x001f (1) 1. This data is stored in little endian format: the LSB is located at the lower index. Table 18. Video control processing unit descriptors (continued) Index VideoControlProcessingUnitDescriptors register(1) |