công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ERTJZEP683 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện ERTJZEP683
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multilayer NTC Thermistors
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ERTJZEP683 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  ERTJZEP683 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor ERTJZEP683 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor ERTJZEP683 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor ERTJZEP683 Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor ERTJZEP683 Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor ERTJZEP683 Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor ERTJZEP683 Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor ERTJZEP683 Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor ERTJZEP683 Datasheet HTML 9Page - Panasonic Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 17 page
background image
Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.
Multilayer NTC Thermistors
● 0402(EIA)
Part Number
Nominal Resistance
at 25 °C
Resistance
Tolerance
B Value
at 25/50(K)
B Value
at 25/85(K)
ERTJ0EA220□
22
Ω
±3 %(H)
or
±5 %(J)
2750 K±3 %
(2700 K)
ERTJ0EA330□
33
Ω
2750 K±3 %
(2700 K)
ERTJ0EA400□
40
Ω
2750 K±3 %
(2700 K)
ERTJ0EA470□
47
Ω
2750 K±3 %
(2700 K)
ERTJ0EA680□
68
Ω
2800 K±3 %
(2750 K)
ERTJ0EA101□
100
Ω
2800 K±3 %
(2750 K)
ERTJ0EA151□
150
Ω
2800 K±3 %
(2750 K)
ERTJ0ET102□
1.0 k
Ω
4500 K±2 %
(4450 K)
ERTJ0ET152□
1.5 k
Ω
4500 K±2 %
(4450 K)
ERTJ0ET202□
2.0 k
Ω
4500 K±2 %
(4450 K)
ERTJ0ET222□
2.2 k
Ω
4500 K±2 %
(4450 K)
ERTJ0ET302□
3.0 k
Ω
4500 K±2 %
(4450 K)
ERTJ0ER332□
3.3 k
Ω
4250 K±2 %
(4300 K)
ERTJ0ET332□
3.3 k
Ω
4500 K±2 %
(4450 K)
ERTJ0ET472□
4.7 k
Ω
4500 K±2 %
(4450 K)
ERTJ0ER472□
4.7 k
Ω
4250 K±2 %
(4300 K)
ERTJ0ER682□
6.8 k
Ω
4250 K±2 %
(4300 K)
ERTJ0EG103□A
10 k
Ω
(3380 K)
3435 K±1 %
ERTJ0EM103□
10 k
Ω
3900 K±2 %
(3970 K)
ERTJ0ER103□
10 k
Ω
4250 K±2 %
(4300 K)
ERTJ0ER153□
15 k
Ω
4250 K±2 %
(4300 K)
ERTJ0ER223□
22 k
Ω
4250 K±2 %
(4300 K)
ERTJ0EP333□
33 k
Ω
4050 K±2 %
(4100 K)
ERTJ0ER333□
33 k
Ω
4250 K±2 %
(4300 K)
ERTJ0ET333□
33 k
Ω
4500 K±2 %
(4580 K)
ERTJ0EP473□
47 k
Ω
4050 K±2 %
(4100 K)
ERTJ0ET473□
47 k
Ω
4500 K±2 %
(4550 K)
ERTJ0EV473□
47 k
Ω
4700 K±2 %
(4750 K)
ERTJ0EP683□
68 k
Ω
4050 K±2 %
(4100 K)
ERTJ0ER683□
68 k
Ω
4250 K±2 %
(4300 K)
ERTJ0EV683□
68 k
Ω
4700 K±2 %
(4750 K)
ERTJ0EP104□
100 k
Ω
4050 K±2 %
(4100 K)
ERTJ0ER104□
100 k
Ω
4250 K±2 %
(4300 K)
ERTJ0ES104□
100 k
Ω
4330 K±2 %
(4390 K)
ERTJ0ET104□
100 k
Ω
4500 K±2 %
(4580 K)
ERTJ0EV104□
100 k
Ω
4700 K±2 %
(4750 K)
ERTJ0ET154□
150 k
Ω
4500 K±2 %
(4580 K)
ERTJ0EV154□
150 k
Ω
4700 K±2 %
(4750 K)
ERTJ0EV224□
220 k
Ω
4700 K±2 %
(4750 K)
ERTJ0EV334□
330 k
Ω
4700 K±2 %
(4750 K)
ERTJ0EV474□
470 k
Ω
4700 K±2 %
(4750 K)
□ : Resistance Tolerance Code
Dec. 2017
05



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com