công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4520021 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Lapp.

tên linh kiện 4520021
Giải thích chi tiết về linh kiện  H07V-K
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LAPP [Lapp.]
Trang chủ  https://e.lapp.com/us/
Logo LAPP - Lapp.

4520021 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Lapp.

  4520021 Datasheet HTML 1Page - Lapp. 4520021 Datasheet HTML 2Page - Lapp. 4520021 Datasheet HTML 3Page - Lapp. 4520021 Datasheet HTML 4Page - Lapp. 4520021 Datasheet HTML 5Page - Lapp. 4520021 Datasheet HTML 6Page - Lapp. 4520021 Datasheet HTML 7Page - Lapp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
PRODUCT INFORMATION
H07V-K <HAR>
European <HAR> cable type certification
H07V-K, HAR, power and control cable, PVC, 450/750V, wiring of devices and control cabinets, flame-retardant, class 5/ fine
wire, fixed installation, ring/spool
Info
CPR: Article number choice under www.lappkabel.com/cpr
<HAR>
Benefits
Cables' <HAR>marking also stands for the international endorsement of national certification institutes' testing marks and
certificates, e. g. <VDE><HAR>. The <HAR>marking is of special importance in case of goods traffic between European
countries.
Application range
Laying in tubes, exposed or buried in plaster, and in closed installation ducts
For direct laying on racks, troughs and tubes only as potential equalisation conductor
Product features
Flame-retardant according IEC 60332-1-2
Spool: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm
Norm references / Approvals
<HAR> cable type certification acc. EN 50525-2-31
No cable type certified core insulation colours according to EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, green (single colour),
yellow (single colour), all double colours (except of green-yellow and yellow-green)
Product Make-up
Fine-wired copper conductor of bare copper strands in line with conductor class 5 acc. IEC 60228
Core insulation: Based on PVC
Last Update (05.06.2018)
1 / 7
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16


Số phần tương tự - 4520021

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lapp.
4520021 LAPP-4520021 Datasheet
77Kb / 1P
H07V-K (X07V-K)
16.10.2015
More results

Mô tả tương tự - 4520021

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHIELD s.r.l.
MN-PK SHIELD-MN-PK Datasheet
86Kb / 1P
PVC, HAR approved
logo
List of Unclassifed Man...
09120053101 ETC2-09120053101 Datasheet
642Kb / 1P
Har - bus 64
17051332201 ETC2-17051332201 Datasheet
177Kb / 1P
har-bus짰 HM male connector
U4180404 ETC2-U4180404 Datasheet
914Kb / 1P
HAR Hook-up Wire
logo
HARTING Technology Grou...
02-09-500-1029 HARTING-02-09-500-1029 Datasheet
449Kb / 1P
har-modular fixing rail 147.22
02-09-500-1028 HARTING-02-09-500-1028 Datasheet
449Kb / 1P
har-modular fixing rail 142.14
02-09-500-1007 HARTING-02-09-500-1007 Datasheet
448Kb / 1P
har-modular fixing rail 35.46
02-09-500-1006 HARTING-02-09-500-1006 Datasheet
448Kb / 1P
har-modular fixing rail 30.38
02-09-500-0002 HARTING-02-09-500-0002 Datasheet
472Kb / 1P
har-modular assembling aid
02-09-500-1020 HARTING-02-09-500-1020 Datasheet
447Kb / 1P
har-modular fixing rail 101.50
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com