công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC4331CUFD#PBF bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Analog Devices

tên linh kiện LTC4331CUFD#PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  I²C Slave Device Extender Over Rugged Differential Link
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

LTC4331CUFD#PBF bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Analog Devices

Back Button LTC4331CUFD#PBF Datasheet HTML 19Page - Analog Devices LTC4331CUFD#PBF Datasheet HTML 20Page - Analog Devices LTC4331CUFD#PBF Datasheet HTML 21Page - Analog Devices LTC4331CUFD#PBF Datasheet HTML 22Page - Analog Devices LTC4331CUFD#PBF Datasheet HTML 23Page - Analog Devices LTC4331CUFD#PBF Datasheet HTML 24Page - Analog Devices LTC4331CUFD#PBF Datasheet HTML 25Page - Analog Devices LTC4331CUFD#PBF Datasheet HTML 26Page - Analog Devices LTC4331CUFD#PBF Datasheet HTML 27Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 27 page
background image
LTC4331
25
Rev A
For more information www.analog.com
PACKAGE DESCRIPTION
4.00 ±0.10
(2 SIDES)
1.50 REF
5.00 ±0.10
(2 SIDES)
NOTE:
1. DRAWING PROPOSED TO BE MADE A JEDEC PACKAGE OUTLINE MO-220 VARIATION (WXXX-X).
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
4. DIMENSIONS OF EXPOSED PAD ON BOTTOM OF PACKAGE DO NOT INCLUDE
MOLD FLASH. MOLD FLASH, IF PRESENT, SHALL NOT EXCEED 0.15mm ON ANY SIDE
5. EXPOSED PAD SHALL BE SOLDER PLATED
6. SHADED AREA IS ONLY A REFERENCE FOR PIN 1 LOCATION
ON THE TOP AND BOTTOM OF PACKAGE
PIN 1
TOP MARK
(NOTE 6)
0.40 ±0.10
19
20
1
2
BOTTOM VIEW—EXPOSED PAD
2.50 REF
0.75 ±0.05
R = 0.115
TYP
PIN 1 NOTCH
R = 0.20 OR
C = 0.35
0.25 ±0.05
0.50 BSC
0.200 REF
0.00 – 0.05
(UFD20) QFN 0506 REV B
RECOMMENDED SOLDER PAD PITCH AND DIMENSIONS
APPLY SOLDER MASK TO AREAS THAT ARE NOT SOLDERED
0.70 ±0.05
0.25 ±0.05
2.65 ±0.05
2.50 REF
4.10 ±0.05
5.50 ±0.05
1.50 REF
3.10 ±0.05
4.50 ±0.05
PACKAGE OUTLINE
R = 0.05 TYP
2.65 ±0.10
3.65 ±0.10
3.65 ±0.05
0.50 BSC
UFD Package
20-Lead Plastic QFN (4mm
× 5mm)
(Reference LTC DWG # 05-08-1711 Rev B)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com