công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC3621 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Analog Devices

tên linh kiện LTC3621
Giải thích chi tiết về linh kiện  17V, 1A Synchronous Step-Down Regulator with 3.5μA Quiescent Current
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

LTC3621 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Analog Devices

Back Button LTC3621 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices LTC3621 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices LTC3621 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices LTC3621 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices LTC3621 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices LTC3621 Datasheet HTML 17Page - Analog Devices LTC3621 Datasheet HTML 18Page - Analog Devices LTC3621 Datasheet HTML 19Page - Analog Devices LTC3621 Datasheet HTML 20Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 20 page
background image
LTC3621/LTC3621-2
18
Rev. D
For more information www.analog.com
PACKAGE DESCRIPTION
MSOP (MS8E) 0213 REV K
0.53
±0.152
(.021
±.006)
SEATING
PLANE
NOTE:
1. DIMENSIONS IN MILLIMETER/(INCH)
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS.
MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS SHALL NOT EXCEED 0.152mm (.006") PER SIDE
4. DIMENSION DOES NOT INCLUDE INTERLEAD FLASH OR PROTRUSIONS.
INTERLEAD FLASH OR PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED 0.152mm (.006") PER SIDE
5. LEAD COPLANARITY (BOTTOM OF LEADS AFTER FORMING) SHALL BE 0.102mm (.004") MAX
6. EXPOSED PAD DIMENSION DOES INCLUDE MOLD FLASH. MOLD FLASH ON E-PAD
SHALL NOT EXCEED 0.254mm (.010") PER SIDE.
0.18
(.007)
0.254
(.010)
1.10
(.043)
MAX
0.22 – 0.38
(.009 – .015)
TYP
0.86
(.034)
REF
0.65
(.0256)
BSC
0
° – 6° TYP
DETAIL “A”
DETAIL “A”
GAUGE PLANE
1 2 3 4
4.90
±0.152
(.193
±.006)
8
8
1
BOTTOM VIEW OF
EXPOSED PAD OPTION
7 6 5
3.00
±0.102
(.118
±.004)
(NOTE 3)
3.00
±0.102
(.118
±.004)
(NOTE 4)
0.52
(.0205)
REF
1.68
(.066)
1.88
(.074)
5.10
(.201)
MIN
3.20 – 3.45
(.126 – .136)
1.68
±0.102
(.066
±.004)
1.88
±0.102
(.074
±.004)
0.889
±0.127
(.035
±.005)
RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT
0.65
(.0256)
BSC
0.42
±0.038
(.0165
±.0015)
TYP
0.1016
±0.0508
(.004
±.002)
DETAIL “B”
DETAIL “B”
CORNER TAIL IS PART OF
THE LEADFRAME FEATURE.
FOR REFERENCE ONLY
NO MEASUREMENT PURPOSE
0.05 REF
0.29
REF
MS8E Package
8-Lead Plastic MSOP, Exposed Die Pad
(Reference LTC DWG # 05-08-1662 Rev K)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com