công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4073503 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Labfacility Ltd

tên linh kiện 4073503
Giải thích chi tiết về linh kiện  IEC Type T Duplex (4 core) Silicone Rubber Insulated Thermocouple Cable / Wire
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LABFACILITY [Labfacility Ltd]
Trang chủ  https://www.labfacility.com/
Logo LABFACILITY - Labfacility Ltd

4073503 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Labfacility Ltd

  4073503 Datasheet HTML 1Page - Labfacility Ltd 4073503 Datasheet HTML 2Page - Labfacility Ltd 4073503 Datasheet HTML 3Page - Labfacility Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Datasheet
TC Cable - 61
Nov-23
Specifications
General Description
Good electrical and mechanical properties, highly flexible,
resistant to oils, acids and other adverse fluids. Good heat
resistance to 200°C although not suitable for direct use in
high pressure steam applications.
Cable Length
10m, 25m, 50m, 100m
Core / Strands
7/0.2mm
Outer Colour
Brown
+ Colour
Brown
- Colour
White
Drain Wire
No
Insulation Material
Silicone rubber insulated 7/0.2mm conductors, twisted
together with silicone rubber outer jacket
Max. Temperature
+200°C
Min. Temperature
-40°C
Screen
No
Standards Met
Colour code (cores & jacket) to IEC-584-3
Thermocouple Type
Type ‘T’ Duplex for extending up to 2 x type ‘T’
thermocouples
Tolerance
Class 2 to IEC-584
Ordering Information
Type Colour
Code
Cable Style
Strand Size
Length
Manufacturers
Code
Farnell
Order
Code
T
IEC
SILICONE RUBBER
7/0.2mm
(duplex)
10m (32.8ft)
WT-400-D
4073503
T
IEC
SILICONE RUBBER
7/0.2mm
(duplex)
25m (82ft)
WT-400-D
4073309
T
IEC
SILICONE RUBBER
7/0.2mm
(duplex)
50m (164.1ft)
WT-400-D
4073328
T
IEC
SILICONE RUBBER
7/0.2mm
(duplex)
100m (328.1ft)
WT-400-D
4073336



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com