công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMP30-120 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện SMP30-120
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRISILTM
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SMP30-120 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  SMP30-120 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics SMP30-120 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SMP30-120 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SMP30-120 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SMP30-120 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SMP30-120 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
SMP30-xxx Series
4/6
TEST CIRCUIT 2 for IH parameter.
R
-VP
V
BAT = - 48 V
Surge generator
D.U.T.
This is a GO-NOGO Test which allows to confirm the holding current (IH) level in a functional test circuit.
TEST PROCEDURE :
n
1) Adjust the current level at the IH value by short circuiting the AK of the D.U.T.
2) Fire the D.U.T with a surge Current : Ipp = 10A , 10/1000
µs.
3) The D.U.T will come back off-state within 50 ms max.



Html Pages

1 2 3 4 5 6