công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LT3083MPQ bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Analog Devices

tên linh kiện LT3083MPQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

LT3083MPQ bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Analog Devices

Back Button LT3083MPQ Datasheet HTML 17Page - Analog Devices LT3083MPQ Datasheet HTML 18Page - Analog Devices LT3083MPQ Datasheet HTML 19Page - Analog Devices LT3083MPQ Datasheet HTML 20Page - Analog Devices LT3083MPQ Datasheet HTML 21Page - Analog Devices LT3083MPQ Datasheet HTML 22Page - Analog Devices LT3083MPQ Datasheet HTML 23Page - Analog Devices LT3083MPQ Datasheet HTML 24Page - Analog Devices LT3083MPQ Datasheet HTML 25Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 28 page
background image
LT3083
21
Rev. B
For more information www.analog.com
Low Voltage, High Current Adjustable High Efficiency Regulator*
TYPICAL APPLICATIONS
1
1µF
274k
150µF
0.1µF
10nF
1.5k
470pF
10nF
10k
10k
100k
2
CMDSH-3
4.7µF
0.22µF
1µH
100µF
×4
150µF
1µF
60.4k
2N3906
10k
10m
10m
10m
10m
20k
10µF
x3
100µF
SVIN
PVIN
ION
RUN/SS
VRNG
SGND
PGND
EXTVCC
FCB
LTC3610
VON
ITH
PGOOD
INTVCC
BOOST
SW
VFB
LT3083
IN
VCONTROL
SET
OUT
LT3083
IN
VCONTROL
SET
OUT
LT3083
IN
VCONTROL
SET
OUT
LT3083
IN
VCONTROL
SET
OUT
8V
0V to 4V
10A (MAXIMUM)
4mA MINIMUM LOAD
DIFFERENTIAL VOLTAGE ON LT3083
IS 0.6V SET BY THE VBE OF THE 2N3906 PNP
*
= WURTH 74437349010
3083 TA13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com