công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

28545 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Wiha Tools

tên linh kiện 28545
Giải thích chi tiết về linh kiện  PROFESSIONAL TORQUE CONTROL
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WIHA [Wiha Tools]
Trang chủ  https://www.wihatools.com/
Logo WIHA - Wiha Tools

28545 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Wiha Tools

Back Button 28545 Datasheet HTML 12Page - Wiha Tools 28545 Datasheet HTML 13Page - Wiha Tools 28545 Datasheet HTML 14Page - Wiha Tools 28545 Datasheet HTML 15Page - Wiha Tools 28545 Datasheet HTML 16Page - Wiha Tools 28545 Datasheet HTML 17Page - Wiha Tools 28545 Datasheet HTML 18Page - Wiha Tools 28545 Datasheet HTML 19Page - Wiha Tools 28545 Datasheet HTML 20Page - Wiha Tools  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 20 page
background image
16
T5
TORX
.4 Nm
3.5 in.lbs
T6
TORX
.6 Nm
5.31 in.lbs
T7
TORX
.9 Nm
7.9 in.lbs
T8
TORX
1.3 Nm
11.5 in.lbs
T9
TORX
2.5 Nm
22.1 in.lbs
T10
TORX
3.8 Nm
33.6 in.lbs
T15
TORX
5.5 Nm
48.7 in.lbs
T20
TORX
8.0 Nm
70.8 in.lbs
T25
TORX
8.0 Nm
70.8 in.lbs
IP5
TORX Plus
.5 Nm
4.4 in.lbs
IP6
TORX Plus
.8 Nm
7.0 in.lbs
IP7
TORX Plus
1.3 Nm
11.5 in.lbs
IP8
TORX Plus
2.0 Nm
17.7 in.lbs
IP9
TORX Plus
3.0 Nm
26.5 in.lbs
IP10
TORX Plus
4.5 Nm
39.8 in.lbs
IP15
TORX Plus
6.6 Nm
58.4 in.lbs
IP20
TORX Plus
8.0 Nm
70.8 in.lbs
IP25
TORX Plus
8.0 Nm
70.8 in.lbs
1.5
Slotted
.15 Nm
1.3 in.lbs
2.0
Slotted
.4 Nm
3.5 in.lbs
2.5
Slotted
.4 Nm
3.5 in.lbs
3.0
Slotted
.6 Nm
5.31 in.lbs
3.5
Slotted
1.1 Nm
9.7 in.lbs
4.0
Slotted
2.5 Nm
22.1 in.lbs
#000
Phillips
.4 Nm
3.5 in.lbs
#00
Phillips
.4 Nm
3.5 in.lbs
#0
Phillips
.9 Nm
7.9 in.lbs
#1
Phillips
3.8 Nm
33.6 in.lbs
#2
Phillips
5.5 Nm
48.6 in.lbs
1.5
Hex Metric
.9 Nm
7.9 in.lbs
2.0
Hex Metric
1.8 Nm
15.9 in.lbs
2.5
Hex Metric
3.8 Nm
33.6 in.lbs
3.0
Hex Metric
5.5 Nm
48.6 in.lbs
4.0
Hex Metric
8.0 Nm
70.8 in.lbs
.050
Hex Inch
.4 Nm
3.5 in.lbs
1/16
Hex Inch
.9 Nm
7.9 in.lbs
5/64
Hex Inch
1.8 Nm
15.9 in.lbs
3/32
Hex Inch
1.8 Nm
15.9 in.lbs
7/64
Hex Inch
3.8 Nm
33.6 in.lbs
1/8
Hex Inch
5.5 Nm
48.6 in.lbs
9/64
Hex Inch
8.0 Nm
70.8 in.lbs
5/32
Hex Inch
8.0 Nm
70.8 in.lbs
Maximum Torque
Maximum Recommended Torque For Wiha Torque Blades
Tip Size
Style
Toll Free: (800) 494-6104



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com