công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4052899583221 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện 4052899583221
Giải thích chi tiết về linh kiện  DALI PS 100 LI
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

4052899583221 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  4052899583221 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH 4052899583221 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH 4052899583221 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH 4052899583221 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH 4052899583221 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Technical data
Electrical data
Nominal voltage
220…240 V
Mains frequency
50/60 Hz
System wattage
3.00 W
Input voltage DC
176…276 V
Input voltage AC
198…264 V
Guaranteed supply current (DALI)
100 mA 1)
No-load power consumption
0.1 W
Maximum supply current (DALI)
250 mA 1)
Max. ECG no. on circuit breaker 6 A (B)
44
1) see product remarks
Dimensions & weight
Length
108.0 mm
Width
30.0 mm
Height
21.0 mm
Product weight
41.00 g
Wire preparation length, output side
8.0…9.0 mm
Wire preparation length, input side
8.0…9.0 mm
Cable cross-section, output side
0.5…1.5 mm² 1)
Cable cross-section, input side
0.5…1.5 mm² 1)
1) Flexible / Solid leads
Temperatures & operating conditions
Ambient temperature range
-30…+60 °C
Max.housing temperature in case of fault
100 °C
Maximum temperature at tc test point
70 °C
Product datasheet
__
July 6, 2023, 19:14:13
© 2023, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a
licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.
DALI PS 100 LI
Page 2 of 5



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com