công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STEU100/23 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

tên linh kiện STEU100/23
Giải thích chi tiết về linh kiện  Steuer-, Sicherheits- und Trenntransformator STEU
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BLOCK [BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH]
Trang chủ  www.block.eu
Logo BLOCK - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

STEU100/23 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

  STEU100/23 Datasheet HTML 1Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH STEU100/23 Datasheet HTML 2Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH STEU100/23 Datasheet HTML 3Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH STEU100/23 Datasheet HTML 4Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
STEU 63/24, STEU 160/24
Steuer-, Sicherheits- und
Trenntransformator STEU
Control-, safety isolating- and isolating
transformer STEU Range
ü Eingangsspannung 230 V und
400 V
Input voltage 230 V and 400 V
ü CAGE-CLAMP Anschlussklemmen
CAGE-CLAMP terminals
ü Bis 250 VA mit Kombifußplatte*
Up to 250 VA with dual purpose
foot plate*
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw.
Trenntransformator nach IEC 61558-2-2; 2-4; 2-6,
DIN EN 61558-2-2; 2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-2; 2-4; 2-6,
UL 506
Primärseitig ±15 V Anzapfungen zur Spannungsanpassung
*Kombifußplatte für Schraub- und Tragschienenmontage
nach DIN 50022
Low inrush current control-, safety isolating- and isolating
transformer to IEC 61558-2-2; 2-4; 2-6,
DIN EN 61558-2-2; 2-4; 2-6, VDE 0570 part 2-2; 2-4; 2-6,
UL 506
±15 V primary tappings for the adaption of the voltage
*Dual purpose foot plate for screw type terminal or panel
installation on mounting rails to DIN 50022
W 2 " | Y
Typ
Type
STEU 63/24
STEU 63/48
STEU 63/23
STEU 100/24
STEU 100/48
STEU 100/23
STEU 160/24
STEU 160/48
Eingangsspannung
Input voltage
230 V und 400 V
230 V and 400 V
230 V und 400 V
230 V and 400 V
230 V und 400 V
230 V and 400 V
230 V und 400 V
230 V and 400 V
230 V und 400 V
230 V and 400 V
230 V und 400 V
230 V and 400 V
230 V und 400 V
230 V and 400 V
230 V und 400 V
230 V and 400 V
Anzapfungen Eingang (±)
Tappings Input (±)
15 V
15 V
15 V
15 V
15 V
15 V
15 V
15 V
Frequenzbereich
Frequency range
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
Output voltage
2x115 V
2x24 V
2x115 V
2x12 V
2x24 V
2x115 V
2x12 V
2x24 V
Leerlaufspannung (ca. x Faktor)
No-load voltage (ca. x factor)
1.10
1.10
1.10
1.07
1.07
1.07
1.10
1.10
Leistung VDE (DB cos phi=1)
Power VDE (DB cos phi=1)
63 VA
63 VA
63 VA
100 VA
100 VA
100 VA
160 VA
160 VA
Leistung VDE (KB cos phi=0.5)
Power VDE (KB cos phi=0.5)
175 VA
175 VA
175 VA
310 VA
310 VA
310 VA
490 VA
490 VA
Prüfzeichen
Approvals
C-UL-US
C-UL-US
C-UL-US
C-UL-US
C-UL-US
C-UL-US
C-UL-US
C-UL-US
Schutzart
Protection index
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)
Safety class (prepared)
I
I
I
I
I
I
I
I
Kühlart
Cooling method
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Umgebungstemperatur max.
Ambient temperature max.
40 °C
40 °C
40 °C
40 °C
40 °C
40 °C
40 °C
40 °C
Isolierstoffklasse
Class of Insulation System
VDE=B, UL=130
VDE=B, UL=130
VDE=B, UL=130
VDE=B, UL=130
VDE=B, UL=130
VDE=B, UL=130
VDE=B, UL=130
VDE=B, UL=130
Prüfspannung
Test voltage
4500 V, 50 Hz
4500 V, 50 Hz
4500 V, 50 Hz
4500 V, 50 Hz
4500 V, 50 Hz
4500 V, 50 Hz
4500 V, 50 Hz
4500 V, 50 Hz
Wirkungsgrad
Efficiency
86 %
86 %
86 %
86 %
86 %
86 %
86 %
86 %
Bauart
Type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
Anschlüsse
Terminals
CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
Befestigung
Fixing method
Kombifußplatte auch für
TS-35 Schiene
dual purpose foot plate also
for installation on mounting
rails
Kombifußplatte auch für
TS-35 Schiene
dual purpose foot plate also
for installation on mounting
rails
Kombifußplatte auch für
TS-35 Schiene
dual purpose foot plate also
for installation on mounting
rails
Kombifußplatte auch für
TS-35 Schiene
dual purpose foot plate also
for installation on mounting
rails
Kombifußplatte auch für
TS-35 Schiene
dual purpose foot plate also
for installation on mounting
rails
Kombifußplatte auch für
TS-35 Schiene
dual purpose foot plate also
for installation on mounting
rails
Kombifußplatte auch für
TS-35 Schiene
dual purpose foot plate also
for installation on mounting
rails
Kombifußplatte auch für
TS-35 Schiene
dual purpose foot plate also
for installation on mounting
rails
Befestigungsschrauben
Fixing screws
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M5
M5
Maße in mm A/B/C/D
Dimensions in mm A/B/C/D
84/85/88/64
84/85/88/64
84/85/88/64
84/85/96/64
84/85/96/64
84/85/96/64
96/102/104/84
96/102/104/84
Maße in mm E/F
Dimensions in mm E/F
64/46
64/46
64/46
64/54.5
64/54.5
64/54.5
87/56
87/56
Maßbild
Dimension drawing
1
1
1
1
1
1
1
1
Gewicht
Weight
1.30 kg
1.30 kg
1.30 kg
2.10 kg
2.10 kg
2.10 kg
2.90 kg
2.90 kg
Bestellnummer
Order Number
STEU 63/24
STEU 63/48
STEU 63/23
STEU 100/24
STEU 100/48
STEU 100/23
STEU 160/24
STEU 160/48
Änderungen vorbehalten
Subject to change
Kurzschlusschutz und Überlastschutz Seite 132
Short circuit and overload protection on page 132
Änderungen vorbehalten
Subject to change


Số phần tương tự - STEU100/23

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BLOCK Transformatoren-E...
STEU100/23 BLOCK-STEU100/23 Datasheet
411Kb / 2P
Control- and isolating transformer
More results

Mô tả tương tự - STEU100/23

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
FF450R17IE4 INFINEON-FF450R17IE4 Datasheet
1Mb / 9P
PrimePACK?? Modul und NTC
2009-08-28 revision:3.1
DF650R17IE4 INFINEON-DF650R17IE4 Datasheet
1Mb / 9P
PrimePACK?? Modul und NTC
2009-08-28 revision:2.2
FF1000R17IE4 INFINEON-FF1000R17IE4 Datasheet
1Mb / 9P
PrimePACK?? Modul und NTC
2009-08-28 revision:3.1
FD1000R17IE4 INFINEON-FD1000R17IE4 Datasheet
1Mb / 9P
PrimePACK?? Modul und NTC
2009-08-28 revision:2.1
DF1000R17IE4 INFINEON-DF1000R17IE4 Datasheet
1Mb / 9P
PrimePACK?? Modul und NTC
2009-08-28 revision:2.2
logo
List of Unclassifed Man...
STEU10024 ETC2-STEU10024 Datasheet
122Kb / 3P
Steuer-, Sicherheits- und Trenntransformator STEU
logo
OSRAM GmbH
LCBM67C-R2S2-2J8L-1 OSRAM-LCBM67C-R2S2-2J8L-1 Datasheet
683Kb / 23P
Signal- und Symbolleuchten
SFH-7770 OSRAM-SFH-7770 Datasheet
243Kb / 22P
Umgebungslicht und N채herungssensor
SFH-7770-E6 OSRAM-SFH-7770-E6 Datasheet
231Kb / 25P
Umgebungslicht und N채herungssensor
logo
Infineon Technologies A...
FF650R17IE4V INFINEON-FF650R17IE4V Datasheet
1Mb / 10P
PrimePACK?? Modul und NTC
2014-04-28 revision:2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com