công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STEU100/24 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

tên linh kiện STEU100/24
Giải thích chi tiết về linh kiện  Steuer-, Sicherheits- und Trenntransformator STEU
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BLOCK [BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH]
Trang chủ  www.block.eu
Logo BLOCK - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

STEU100/24 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

  STEU100/24 Datasheet HTML 1Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH STEU100/24 Datasheet HTML 2Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH STEU100/24 Datasheet HTML 3Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH STEU100/24 Datasheet HTML 4Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Steuer-, Sicherheits- und Trenntransformator STEU
Control-, safety isolating- and isolating transformer STEU Range
Typ
Type
STEU 400/23
STEU 500/24
STEU 500/48
STEU 500/23
STEU 630/24
STEU 630/23
STEU 800/24
STEU 800/48
Eingangsspannung
Input voltage
230 V und 400 V
230 V and 400 V
230 V und 400 V
230 V and 400 V
230 V und 400 V
230 V and 400 V
230 V und 400 V
230 V and 400 V
230 V und 400 V
230 V and 400 V
230 V und 400 V
230 V and 400 V
230 V und 400 V
230 V and 400 V
230 V und 400 V
230 V and 400 V
Anzapfungen Eingang (±)
Tappings Input (±)
15 V
15 V
15 V
15 V
15 V
15 V
15 V
15 V
Frequenzbereich
Frequency range
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
Output voltage
2x115 V
2x12 V
2x24 V
2x115 V
2x12 V
2x115 V
2x12 V
2x24 V
Leerlaufspannung (ca. x Faktor)
No-load voltage (ca. x factor)
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.03
1.03
Leistung VDE (DB cos phi=1)
Power VDE (DB cos phi=1)
400 VA
500 VA
500 VA
500 VA
630 VA
630 VA
800 VA
800 VA
Leistung VDE (KB cos phi=0.5)
Power VDE (KB cos phi=0.5)
1440 VA
2000 VA
2000 VA
2000 VA
2.35 VA
2350 VA
3400 VA
3400 VA
Prüfzeichen
Approvals
C-UL-US
C-UL-US
C-UL-US
C-UL-US
C-UL-US
C-UL-US
C-UL-US
C-UL-US
Schutzart
Protection index
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)
Safety class (prepared)
I
I
I
I
I
I
I
I
Kühlart
Cooling method
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Umgebungstemperatur max.
Ambient temperature max.
40 °C
40 °C
40 °C
40 °C
40 °C
40 °C
40 °C
40 °C
Isolierstoffklasse
Class of Insulation System
VDE=B, UL=130
VDE=B, UL=130
VDE=B, UL=130
VDE=B, UL=130
VDE=B, UL=130
VDE=B, UL=130
VDE=B, UL=130
VDE=B, UL=130
Prüfspannung
Test voltage
4500 V, 50 Hz
4500 V, 50 Hz
4500 V, 50 Hz
4500 V, 50 Hz
4500 V, 50 Hz
4500 V, 50 Hz
4500 V, 50 Hz
4500 V, 50 Hz
Wirkungsgrad
Efficiency
90 %
92 %
92 %
92 %
92 %
92 %
94 %
94 %
Bauart
Type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
Anschlüsse
Terminals
CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
Befestigung
Fixing method
Fußplatte
base plate
Fußplatte
base plate
Fußplatte
base plate
Fußplatte
base plate
Fußplatte
base plate
Fußplatte
base plate
Fußplatte
base plate
Fußplatte
base plate
Befestigungsschrauben
Fixing screws
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
Maße in mm A/B/C/D
Dimensions in mm A/B/C/D
120/104/121/90
120/124/121/90
120/124/121/90
120/124/121/90
150/113/143/122
150/113/143/122
150/130/143/122
150/130/143/122
Maße in mm E/F
Dimensions in mm E/F
86/60
106/71
106/71
106/71
91/59
91/59
107.5/65
107.5/65
Maßbild
Dimension drawing
2
2
2
2
2
2
2
2
Gewicht
Weight
5.30 kg
7.70 kg
7.70 kg
7.70 kg
7.90 kg
7.90 kg
10.30 kg
10.30 kg
Bestellnummer
Order Number
STEU 400/23
STEU 500/24
STEU 500/48
STEU 500/23
STEU 630/24
STEU 630/23
STEU 800/24
STEU 800/48
Änderungen vorbehalten
Subject to change
Änderungen vorbehalten
Subject to change



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com