công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RK63/12 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

tên linh kiện RK63/12
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ringkern-Sicherheitsund Trenntransformator RK Toroidal safety isolating and isolating transformer RK Range
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BLOCK [BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH]
Trang chủ  www.block.eu
Logo BLOCK - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

RK63/12 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

  RK63/12 Datasheet HTML 1Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH RK63/12 Datasheet HTML 2Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Ringkern-Sicherheits- und Trenntransformator RK
Toroidal safety isolating and isolating transformer RK Range
Typ
Type
RK 330/..
Eingangsspannung
Input voltage
2x115 V
Bemessungsstrom
Rated current
1.16 A
Einschaltstrom
Low-inrush current
33 fach
33-times
Frequenzbereich
Frequency range
50-60Hz
Leerlaufverluste (typ.)
No-load loss (typ.)
3.0 W
Ausgangsspannung/Bestellnr.
Output voltage/Order no.
2x25 V: RK 330/25
2x30 V: RK 330/30
2x35 V: RK 330/35
2x40 V: RK 330/40
2x45 V: RK 330/45
Leerlaufspannung (ca. x Faktor)
No-load voltage (ca. x factor)
1.08
Leistung
Power
330.0 VA
Prüfzeichen
Approvals
UL, C-UL
Kurzschlussfestigkeit
Short circuit strength
nicht kurzschlussfest
non-short-circuit-proof
Schutzart
Protection index
IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)
Safety class (prepared)
II
Umgebungstemperatur max.
Ambient temperature max.
40 °C
Isolierstoffklasse
Class of Insulation System
A
Prüfspannung
Test voltage
4000 V, 50 Hz
Wirkungsgrad
Efficiency
92 %
Bauart
Type
offen
open type
Anschlüsse
Terminals
Anschlussdrähte
leads
Höhe
Height
56 mm
zzgl 5 mm Montageset
56 mm
plus 5 mm mounting kit
Durchmesser Ø
Diameter Ø
132 mm
Befestigung
Fixing method
Zentralbefestigung mittels
Schraube
Central connection by bolt
Befestigungsschrauben
Fixing screws
M8
Gewicht
Weight
2.80 kg
Bestellnummer
Order Number
siehe Ausgangsspannung
see output voltage
Änderungen vorbehalten
Subject to change



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com