công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STEU100/23 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

tên linh kiện STEU100/23
Giải thích chi tiết về linh kiện  Control- and isolating transformer
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BLOCK [BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH]
Trang chủ  www.block.eu
Logo BLOCK - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

STEU100/23 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

  STEU100/23 Datasheet HTML 1Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH STEU100/23 Datasheet HTML 2Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Control- and isolating transformer
STEU 100/23
Type
STEU 100/23
Input
Rated input voltage
230/400 Vac
Tappings Input
±15 V
Rated frequency
50 - 60 Hz
Output
Rated output voltage
2 x 115 Vac
Rated power VDE (DB cos phi=1)
100 VA
Rated power VDE (KB cos phi=0.5)
175 VA
No-load voltage (app. x factor)
1.10
Efficiency
86.0 %
Standards
Classification
Control- and isolating transformer
Approvals
Approvals
cURus
Environment
Ambient temperature max.
40 °C
Type of cooling
self-cooling
Safety and protection
Type
Open type
Insulation class
VDE=B, UL=class 130
Protection index
IP 00
Safety class (prepared)
I
Short circuit strength
non-short-circuit proof
PRI Fusing recommendation by circuit breaker with tripping characteristic type
20 x Irated related to set)
Setting range 230 ±15 Vac
0.25 - 0.40 A
Setting value 230 ±15 Vac
0.35 A
Setting range 400 ±15 Vac
0.16 - 0.25 A
Setting value 400 ±15 Vac
0.20 A
Order numbers
Order Number
STEU 100/23
Type
STEU 100/23
Terminal and mounting
Fixing method
Dual purpose base plate also for installation on
mounting rails
Fixing screws
M4
Terminals
Spring terminal, PE 6.3 x 0.8
Measures and weights
Weight
1.3 kg
64.0
84.0
85.0
64.0
54.5
96.0



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com