công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B84143B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - EPCOS

tên linh kiện B84143B
Giải thích chi tiết về linh kiện  EMC filters
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B84143B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - EPCOS

  B84143B Datasheet HTML 1Page - EPCOS B84143B Datasheet HTML 2Page - EPCOS B84143B Datasheet HTML 3Page - EPCOS B84143B Datasheet HTML 4Page - EPCOS B84143B Datasheet HTML 5Page - EPCOS B84143B Datasheet HTML 6Page - EPCOS B84143B Datasheet HTML 7Page - EPCOS B84143B Datasheet HTML 8Page - EPCOS B84143B Datasheet HTML 9Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
Power line filters for 3-phase systems
Rated voltage VR: 300/520 V AC and 440/760 V AC
Rated current IR: 180 A to 1600 A
Schematic picture
Construction
3-line filters
Metal case
Versions
B84143B*S080 type for standard applications
B84143B*S081 type for applications with higher
voltages
B84143K*S081 type without Y capacitors, very low
leakage current
Features
Easy to install
Very compact design
Low weight
Design complies with IEC 60939
UL and cUL approval
Typical applications
Frequency converters for motor drives
Photovoltaics
Wind farms
Power supplies
Terminals
Busbars
Marking
Marking on component:
Manufacturer's logo, ordering code, rated voltage, rated
current, rated temperature, climatic category, date code,
approvals
Minimum data on packaging:
Manufacturer's logo, ordering code, quantity, date code
3-line filters
B84143B/K*S080/S081
for converters and power electronics
Page2of18
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com