công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM32FSC-100M bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - EPCOS

tên linh kiện ADM32FSC-100M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inductors for Power over Coaxial (PoC)
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

ADM32FSC-100M bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - EPCOS

  ADM32FSC-100M Datasheet HTML 1Page - EPCOS ADM32FSC-100M Datasheet HTML 2Page - EPCOS ADM32FSC-100M Datasheet HTML 3Page - EPCOS ADM32FSC-100M Datasheet HTML 4Page - EPCOS ADM32FSC-100M Datasheet HTML 5Page - EPCOS ADM32FSC-100M Datasheet HTML 6Page - EPCOS ADM32FSC-100M Datasheet HTML 7Page - EPCOS ADM32FSC-100M Datasheet HTML 8Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
5 10/22
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.
Inductors for Power over Coaxial (PoC)
ADM32FSC
Power injection choke, EIA1210
Impedance versus frequency (typical curves)
Saturation current Isat (typical curves)
Rated current Itemp
(typical curves at ambient temp. +25 °C)
Rated current Itemp
(typical curves at ambient temp. +125 °C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com