công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FL52/24 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

tên linh kiện FL52/24
Giải thích chi tiết về linh kiện  Isolating transformer
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BLOCK [BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH]
Trang chủ  www.block.eu
Logo BLOCK - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

FL52/24 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

  FL52/24 Datasheet HTML 1Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH FL52/24 Datasheet HTML 2Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Isolating transformer
FL 52/24
Advantages
Minimum size at high output
Low height
Dual input voltage for series or parallel connection
Dual output voltage for series or parallel connection
Permanent corrosion protection, high insulation value and maximum
electrical reliability thanks to XtraDenseFill resin encapsulation
Self-extinguishing potting material
Applications
As a mains transformer for adjustment of the voltage and simple electrical
isolation.
As an isolating transformer for the safe electrical isolation of the input and
output sides. The transformer may be used to set up protective separation as a
protective measure in accordance with VDE 0100.
As a safety isolating transformer for the safe electrical isolation of the input
and output sides. The transformer is suitable for creating SELV and PELV
circuits because of the limit on the output voltage.
Sample application
Standards
Z
Isolating transformer
to: VDE 0570 Part2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4, UL
5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Approvals
W " Z
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Picture shows FL 42/12


Số phần tương tự - FL52/24

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BLOCK Transformatoren-E...
FL52/12 BLOCK-FL52/12 Datasheet
332Kb / 2P
Safety isolating transformer
FL52/15 BLOCK-FL52/15 Datasheet
332Kb / 2P
Safety isolating transformer
FL52/18 BLOCK-FL52/18 Datasheet
332Kb / 2P
Safety isolating transformer
FL52/9 BLOCK-FL52/9 Datasheet
332Kb / 2P
Safety isolating transformer
More results

Mô tả tương tự - FL52/24

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Filtran LTD
TEW6038 FILTRAN-TEW6038 Datasheet
31Kb / 1P
Wide Band Isolating/Matching Transformer
logo
List of Unclassifed Man...
DS44049 ETC2-DS44049 Datasheet
712Kb / 1P
SAFETY ISOLATING TRANSFORMER
DS44094 ETC1-DS44094 Datasheet
721Kb / 1P
SAFETY ISOLATING TRANSFORMER
logo
Hammond Manufacturing L...
171A HAMMOND-171A Datasheet
61Kb / 1P
Isolating Line Transformer
logo
List of Unclassifed Man...
IM1-22EX-T ETC2-IM1-22EX-T Datasheet
237Kb / 4P
Isolating switching amplifier
logo
PHOENIX CONTACT
2810793 PHOENIX-2810793 Datasheet
317Kb / 12P
Configurable 3-way isolating amplifier
logo
Cynergy3 Co
SC-SLIMCON6 CYNERGY3-SC-SLIMCON6 Datasheet
105Kb / 1P
Isolating Signal Converter
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
S1SD-1AI-1U.1 PF-S1SD-1AI-1U.1 Datasheet
813Kb / 4P
Isolating Amplifier
2022-01-10
S1SD-1AI-1U.2 PF-S1SD-1AI-1U.2 Datasheet
817Kb / 4P
Isolating Amplifier
2022-01-10
S1SD-1AI-2U PF-S1SD-1AI-2U Datasheet
820Kb / 4P
Isolating Amplifier/Splitter
2022-01-10
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com