công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FL52/18 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

tên linh kiện FL52/18
Giải thích chi tiết về linh kiện  Safety isolating transformer
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BLOCK [BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH]
Trang chủ  www.block.eu
Logo BLOCK - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

FL52/18 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

  FL52/18 Datasheet HTML 1Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH FL52/18 Datasheet HTML 2Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Safety isolating transformer
FL 52/18
Type
FL 52/18
Input
Rated input voltage
2 x 115 Vac
Rated frequency
50 - 60 Hz
Output
Rated output voltage
2 x 18 Vac
Rated Power
52 VA
No-load voltage (app. x factor)
1.12
No-load loss (typ.)
4.00 W
Efficiency
81.0 %
Standards
Classification
Safety isolating transformer
Approvals
Approvals
cURus, VDE
Environment
Ambient temperature max.
40 °C
Safety and protection
Type
Encapsulated
Insulation class
VDE=E, UL=class 105
Protection index
IP 00
Safety class (prepared)
II
Short circuit strength
non-short-circuit proof
Order numbers
Order Number
FL 52/18
Type
FL 52/18
Terminal and mounting
Terminals
Pins for PCB
Measures and weights
Core type
UI 48/26
Weight
0.98 kg
3.1
0.0
PRI
SEC
53.5
75.0
86.5
16.5
49.0
x
10.0
37.0
60.0
15.0
27.0
6.5
0.5
70.0
1.0



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com