công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC245AD bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74LVC245AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal bus transceiver; 3-state
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74LVC245AD bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button 74LVC245AD Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC245AD Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC245AD Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC245AD Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC245AD Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC245AD Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC245AD Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC245AD Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC245AD Datasheet HTML 14Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
© Nexperia B.V. 2017. All rights reserved
74LVC_LVCH245A
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
Product data sheet
Rev. 8 — 28 June 2013
10 of 18
Nexperia
74LVC245A; 74LVCH245A
Octal bus transceiver; 3-state
12. Package outline
Fig 8.
Package outline SOT163-1 (SO20)
UNIT
A
max.
A1
A2
A3
bp
cD
(1)
E
(1)
(1)
eHE
LLp
Q
Z
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
inches
2.65
0.3
0.1
2.45
2.25
0.49
0.36
0.32
0.23
13.0
12.6
7.6
7.4
1.27
10.65
10.00
1.1
1.0
0.9
0.4
8
0
o
o
0.25
0.1
DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm (0.006 inch) maximum per side are not included.
1.1
0.4
SOT163-1
10
20
w M
b p
detail X
Z
e
11
1
D
y
0.25
075E04
MS-013
pin 1 index
0.1
0.012
0.004
0.096
0.089
0.019
0.014
0.013
0.009
0.51
0.49
0.30
0.29
0.05
1.4
0.055
0.419
0.394
0.043
0.039
0.035
0.016
0.01
0.25
0.01
0.004
0.043
0.016
0.01
0
5
10 mm
scale
X
θ
A
A1
A2
HE
L p
Q
E
c
L
v M A
(A )
3
A
SO20: plastic small outline package; 20 leads; body width 7.5 mm
SOT163-1
99-12-27
03-02-19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com