công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC161D bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74LVC161D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Presettable synchronous 4-bit binary counter; asynchronous reset
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74LVC161D bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button 74LVC161D Datasheet HTML 14Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC161D Datasheet HTML 15Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC161D Datasheet HTML 16Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC161D Datasheet HTML 17Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC161D Datasheet HTML 18Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC161D Datasheet HTML 19Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC161D Datasheet HTML 20Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC161D Datasheet HTML 21Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC161D Datasheet HTML 22Page - Nexperia B.V. All rights reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 22 page
background image
74LVC161
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 6 — 30 September 2013
18 of 22
NXP Semiconductors
74LVC161
Presettable synchronous 4-bit binary counter; asynchronous reset
Fig 18. Package outline SOT763-1 (DHVQFN16)
terminal 1
index area
0.5
1
A1
Eh
b
UNIT
y
e
0.2
c
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
3.6
3.4
Dh
2.15
1.85
y1
2.6
2.4
1.15
0.85
e1
2.5
0.30
0.18
0.05
0.00
0.05
0.1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
SOT763-1
MO-241
- - -
- - -
0.5
0.3
L
0.1
v
0.05
w
0
2.5
5 mm
scale
SOT763-1
DHVQFN16: plastic dual in-line compatible thermal enhanced very thin quad flat package; no leads;
16 terminals; body 2.5 x 3.5 x 0.85 mm
A(1)
max.
A
A1
c
detail X
y
y1 C
e
L
Eh
Dh
e
e1
b
27
15
10
9
8
1
16
X
D
E
C
B
A
terminal 1
index area
A
C
C
B
v M
w M
E(1)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.075 mm maximum per side are not included.
D(1)
02-10-17
03-01-27



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com