công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B65811 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - EPCOS

tên linh kiện B65811
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ferrites and accessories
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B65811 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - EPCOS

Back Button B65811 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B65811 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B65811 Datasheet HTML 7Page - EPCOS B65811 Datasheet HTML 8Page - EPCOS B65811 Datasheet HTML 9Page - EPCOS B65811 Datasheet HTML 10Page - EPCOS B65811 Datasheet HTML 11Page - EPCOS B65811 Datasheet HTML 12Page - EPCOS B65811 Datasheet HTML 13Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
9
10/22
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.
Adjusting screw
Tube core with thread and core brake made of GFR polyterephthalate
Pocan B3235® E245249 (M), LANXESS AG
Tube core
Material
Color code
Ordering code
  length (mm)
3.85
 5.0
N22
gray
B65812B3003X022
B65812
Accessories
RM 8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18