công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G123GD bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74LVC1G123GD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single retriggerable monostable multivibrator; Schmitt trigger inputs
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74LVC1G123GD bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button 74LVC1G123GD Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G123GD Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G123GD Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G123GD Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G123GD Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G123GD Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G123GD Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G123GD Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G123GD Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 31 page
background image
74LVC1G123
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2016. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 5 — 14 June 2016
8 of 31
NXP Semiconductors
74LVC1G123
Single retriggerable monostable multivibrator; Schmitt trigger inputs
[1]
All typical values are measured at Tamb = 25 C.
Tamb = 40 C to +125 C
VOH
HIGH-level
output voltage
VI = VT+ or VT
IO = 100 A; VCC =1.65V to 5.5V
VCC  0.1
-
-
V
IO = 4 mA; VCC =1.65V
1.2
-
-
V
IO = 8 mA; VCC =2.3 V
1.9
-
-
V
IO = 12 mA; VCC = 2.7 V
2.2
-
-
V
IO = 24 mA; VCC = 3.0 V
2.4
-
-
V
IO = 32 mA; VCC = 4.5 V
3.8
-
-
V
VOL
LOW-level
output voltage
VI = VT+ or VT
IO = 100 A; VCC = 1.65 V to 5.5 V
-
-
0.1
V
IO = 4 mA; VCC = 1.65 V
-
-
0.45
V
IO = 8 mA; VCC = 2.3 V
-
-
0.3
V
IO = 12 mA; VCC = 2.7 V
-
-
0.4
V
IO = 24 mA; VCC = 3.0 V
-
-
0.55
V
IO = 32 mA; VCC = 4.5 V
-
-
0.55
V
II
input leakage
current
VI =5.5 V orGND; VCC =0Vto5.5 V
-
-
10
A
IOFF
power-off
leakage current
VI or VO = 5.5 V; VCC = 0 V
-
-
10
A
ICC
supply current
VI =5.5 V orGND;
Quiescent; VCC = 1.65 V to 5.5 V; IO =0A
-
-
20
A
Active state; REXT/CEXT = 0.5VCC
VCC =1.65V
-
-
80
A
VCC = 2.3 V
-
-
130
A
VCC = 3 V
-
-
240
A
VCC = 4.5 V
-
-
400
A
VCC = 5.5 V
-
-
650
A
Table 7.
Static characteristics …continued
At recommended operating conditions; voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com