công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GPDF254.A bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Taoglas antenna solutions

tên linh kiện GPDF254.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Passive Dual Pin GNSS Patch Antenna
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAOGLAS [Taoglas antenna solutions]
Trang chủ  http://www.taoglas.com
Logo TAOGLAS - Taoglas antenna solutions

GPDF254.A bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Taoglas antenna solutions

Back Button GPDF254.A Datasheet HTML 5Page - Taoglas antenna solutions GPDF254.A Datasheet HTML 6Page - Taoglas antenna solutions GPDF254.A Datasheet HTML 7Page - Taoglas antenna solutions GPDF254.A Datasheet HTML 8Page - Taoglas antenna solutions GPDF254.A Datasheet HTML 9Page - Taoglas antenna solutions GPDF254.A Datasheet HTML 10Page - Taoglas antenna solutions GPDF254.A Datasheet HTML 11Page - Taoglas antenna solutions GPDF254.A Datasheet HTML 12Page - Taoglas antenna solutions GPDF254.A Datasheet HTML 13Page - Taoglas antenna solutions Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 25 page
background image
9
SPE-20-8-101-B
www.taoglas.com
3.7
Peak Gain for single pin without coupler
3.8
Peak Gain for dual pin with coupler
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
1.40
1.44
1.48
1.51
1.55
1.59
1.63
1.66
1.70
Frequency [GHz]
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
1.40
1.44
1.48
1.51
1.55
1.59
1.63
1.66
1.70
Frequency [GHz]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com