công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T6715DV bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Raspberry Pi Holdings PLC

tên linh kiện T6715DV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Raspberry Pi Power Supply
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RASPBERRY-PI [Raspberry Pi Holdings PLC]
Trang chủ  https://www.raspberrypi.com/
Logo RASPBERRY-PI - Raspberry Pi Holdings PLC

T6715DV bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Raspberry Pi Holdings PLC

  T6715DV Datasheet HTML 1Page - Raspberry Pi Holdings PLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Features:
•Official Raspberry Pi Power Supply
• 1.5M Micro USB B Lead
•ErP Level 6 Efficiency Rating
•50,000 Hour MTBF
•1YearsWarranty
Input Voltage Range
90-264VAC
Input Frequency
47-63Hz
Input Current
0.5A Max
Inrush Current
No damage and IP fuse will not blow
AC Inlet
UK
Output Voltage
+5.2Vdc
Minimum Load Current
0A
Nominal Load Current
2.5A
Nominal Output Power
13W
Output Regulation
+/-5%
Line Regulation
+/-2%
Ripple & Noise
120mVp-p Maximum
Rise Time
100mS Maximum at nominal input
Turn-on Delay
3 Seconds Maximum at nominal input
Protection
Short circuit, over current, over voltage
Efficiency
80.86%
Output Cable
1500mm Micro USB B 5 Pin
Dimensions
76.40 (L) * 49.00 (W) * 69.00 (H) mm
Weight
Approx 150g
Operating Temp.
0 °C to 40 °C
Storage Temp.
-20 °C to +60 °C
Opertating Humidity
20 ~ 85 % RH. Non-Condesning
MTBF
50,000 Hours
Raspberry Pi Power Supply
T6715DV
Output
Input
Other
Diagrams
Chancerygate Business Centre, Cradock Road, Reading, Berkshire, RG2 0AH.
Tel: +44 (0) 118 931 1199 • Fax: +44 (0) 118 931 1145 • Email: info@stontronics.co.uk • Web: www.stontronics.co.uk
Please Note: Image shown is representative of entire range. Individual PSU image &/or drawings or data sheets available on request.
Stontronics Ltd accepts no responsibility for typographical errors in the production of this leaflet. Product specifications are subject to change without notice.


Số phần tương tự - T6715DV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Raspberry Pi Holdings P...
T6711DV RASPBERRY-PI-T6711DV Datasheet
413Kb / 1P
Raspberry Pi Power Supply
T6712DV RASPBERRY-PI-T6712DV Datasheet
450Kb / 1P
Raspberry Pi Power Supply
logo
Amphenol Corporation
T6713 AMPHENOL-T6713 Datasheet
119Kb / 4P
An affordable gas sensing solution for OEMs
T6713-5k AMPHENOL-T6713-5k Datasheet
119Kb / 4P
An affordable gas sensing solution for OEMs
logo
Raspberry Pi Holdings P...
T6713DV RASPBERRY-PI-T6713DV Datasheet
431Kb / 1P
Raspberry Pi Power Supply
More results

Mô tả tương tự - T6715DV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ULCD-28-PTU-PI ETC2-ULCD-28-PTU-PI Datasheet
480Kb / 9P
Raspberry Pi Display Module Pack
4D-SERIAL-PI-ADAPTOR ETC2-4D-SERIAL-PI-ADAPTOR Datasheet
1Mb / 5P
4D Raspberry Pi Serial Adaptor
ULCD-43-PT-PI ETC2-ULCD-43-PT-PI Datasheet
442Kb / 10P
Raspberry Pi Display Module Pack
logo
SparkFun Electronics
PRT-14272 SPARKFUN-PRT-14272 Datasheet
173Kb / 2P
Raspberry Pi Zero Camera Cable
7??1??7
PRT-15008 SPARKFUN-PRT-15008 Datasheet
101Kb / 2P
Raspberry Pi 3 B Baseplate
10-29-18
logo
List of Unclassifed Man...
KSA-13B-051250HU ETC-KSA-13B-051250HU Datasheet
655Kb / 9P
Raspberry Pi 12.5W Micro USB Power Supply
2021
RASPBERRY-PI3-CASE ETC-RASPBERRY-PI3-CASE Datasheet
215Kb / 1P
Raspberry Pi Enclosure For the Raspberry Pi 3 Model B
RPI3-MODBP ETC-RPI3-MODBP Datasheet
686Kb / 5P
Raspberry Pi 3 Model B
logo
NimbeLink Corp.
NL-AB-RPI NIMBELINK-NL-AB-RPI Datasheet
613Kb / 10P
Skywire ® Raspberry Pi Adapter
March 2020
logo
List of Unclassifed Man...
110020169 ETC-110020169 Datasheet
3Mb / 50P
Grove Base Kit for Raspberry Pi
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com