công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

652 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 652
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2-input EXCLUSIVE-OR gate
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

652 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  652 Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved 652 Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved 652 Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved 652 Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 652 Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 652 Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 652 Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 652 Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 652 Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
74HC_HCT2G86
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2014. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 4 — 14 March 2014
5 of 15
NXP Semiconductors
74HC2G86; 74HCT2G86
Dual 2-input EXCLUSIVE-OR gate
VIL
LOW-level
input voltage
VCC = 2.0 V
-
0.8
0.5
-
0.5
-
0.5
V
VCC = 4.5 V
-
2.1
1.35
-
1.35
-
1.35
V
VCC = 6.0 V
-
2.8
1.8
-
1.8
-
1.8
V
VOH
HIGH-level
output voltage
VI = VIH or VIL
IO = 20 A; VCC = 2.0 V
1.9
2.0
-
1.9
-
1.9
-
V
IO = 20 A; VCC = 4.5 V
4.4
4.5
-
4.4
-
4.4
-
V
IO = 20 A; VCC = 6.0 V
5.9
6.0
-
5.9
-
5.9
-
V
IO = 4.0 mA; VCC = 4.5 V
4.18
4.32
-
4.13
-
3.7
-
V
IO = 5.2 mA; VCC = 6.0 V
5.68
5.81
-
5.63
-
5.2
-
V
VOL
LOW-level
output voltage
VI = VIH or VIL
IO = 20 A; VCC = 2.0 V
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO = 20 A; VCC = 4.5 V
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO = 20 A; VCC = 6.0 V
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO = 4.0 mA; VCC = 4.5 V
-
0.15
0.26
-
0.33
-
0.4
V
IO = 5.2 mA; VCC = 6.0 V
-
0.16
0.26
-
0.33
-
0.4
V
II
input leakage
current
VI =VCC or GND;
VCC =6.0 V
--
0.1
-
1.0
-
1.0
A
ICC
supply current VI =VCC or GND; IO = 0 A;
VCC = 6.0 V
-
-
1.0
-
10
-
20
A
CI
input
capacitance
-1.5
-
-
-
-
-
pF
74HCT2G86
VIH
HIGH-level
input voltage
VCC = 4.5 V to 5.5 V
2.0
1.6
-
2.0
-
2.0
-
V
VIL
LOW-level
input voltage
VCC = 4.5 V to 5.5 V
-
1.2
0.8
-
0.8
-
0.8
V
VOH
HIGH-level
output voltage
VI = VIH or VIL; VCC = 4.5 V
IO = 20 A
4.4
4.5
-
4.4
-
4.4
-
V
IO = 4.0 mA
4.18
4.32
-
4.13
-
3.7
-
V
VOL
LOW-level
output voltage
VI = VIH or VIL; VCC = 4.5 V
IO = 20 A
-
0
0.1
-
0.1
-
0.1
V
IO = 4.0 mA
-
0.15
0.26
-
0.33
-
0.4
V
II
input leakage
current
VI =VCC or GND;
VCC =5.5 V
--
0.1
-
1.0
-
1.0
A
ICC
supply current VI =VCC or GND; IO = 0 A;
VCC = 5.5 V
-
-
1.0
-
10
-
20
A
I
CC
additional
supply current
per input;
VCC = 4.5 V to 5.5 V;
VI =VCC  2.1 V; IO =0 A
-
-
300
-
375
-
410
A
CI
input
capacitance
-1.5
-
-
-
-
-
pF
Table 7.
Static characteristics …continued
Voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol Parameter
Conditions
25
C
40 C to +85 C 40 C to +125 C Unit
Min
Typ
Max
Min
Max
Min
Max



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com