công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C01250618 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Norgren Ltd

tên linh kiện C01250618
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pneufit C & Pneufit M
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NORGREN [Norgren Ltd]
Trang chủ  https://www.norgren.com/en
Logo NORGREN - Norgren Ltd

C01250618 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Norgren Ltd

Back Button C01250618 Datasheet HTML 9Page - Norgren Ltd C01250618 Datasheet HTML 10Page - Norgren Ltd C01250618 Datasheet HTML 11Page - Norgren Ltd C01250618 Datasheet HTML 12Page - Norgren Ltd C01250618 Datasheet HTML 13Page - Norgren Ltd C01250618 Datasheet HTML 14Page - Norgren Ltd C01250618 Datasheet HTML 15Page - Norgren Ltd C01250618 Datasheet HTML 16Page - Norgren Ltd C01250618 Datasheet HTML 17Page - Norgren Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 17 page
background image
02/04
PNEUFIT® C & PNEUFIT® M
Our policy is one of continued research and development. We therefore reserve the right to amend,
without notice, the specifications given in this document.
N/UK 9.1.001.016
C
G
G1
Ø A
Ø A1
C
G
G1
Ø K
Ø K1
Typ
Straight Union
(Unequal)
M0020
4
3
24,0
11,5
11,0
8
7
M00200403
6
3
24,0
13,0
11,0
10
7
M00200603
6
4
26,5
13,0
11,5
10
8
M00200604
G
G 1
C
Ø A
B
C
G
G1
Ø K
Type
Straight Adaptor
(External + internal hex)
M0125, M0225
3
M3
17,0
4,0
11,0
7,0
7
M02250303
3
M5
17,5
4,5
11,0
7,0
8
M02250305
3
M6
18,0
5,0
11,0
7,0
8
M02250306
4
M3
17,5
4,0
11,5
8,0
8
M02250403
4
M5
18,0
4,5
11,5
8,0
8
M02250405
4
M6
19,0
5,0
11,5
8,0
8
M02250406
4
R1/8
19,0
6,0
11,5
8,0
12
M01250418
6
M5
19,5
4,5
13,0
10,0
10
M02250605
6
M6
20,0
5,0
13,0
10,0
10
M02250606
6
R1/8
19,5
8,0
13,0
10,0
12
M01250618
G
G 1
C
Ø A
B
C
G
G1
Ø K
1
Typ
Straight Adaptor
(Internal hex only)
M012A, M022A
3
M3
17,0
4,0
11,0
7,0
1,5
M022A0303
3
M5
17,5
4,5
11,0
7,0
2,0
M022A0305
3
M6
18,0
5,0
11,0
8,0
2,0
M022A0306
4
M3
17,5
4,0
11,5
8,0
1,5
M022A0403
4
M5
19,0
4,5
11,5
8,0
2,5
M022A0405
4
M6
19,0
5,0
11,5
8,0
3,0
M022A0406
4
R1/8
17,5
8,0
11,5
8,0
3,0
M012A0418
6
M5
19,5
4,5
13,0
10,0
2,5
M022A0605
6
M6
20,0
5,0
13,0
10,0
3,0
M022A0606
6
R1/8
19,5
8,0
13,0
10,0
2,5
M012A0618
Ø A
C
G
Ø K
Typ
3
23,5
11,0
7
M00200300
4
26,0
11,5
8
M00200400
6
26,5
13,0
10
M00200600
C
G
Straight Union
M0020
G
G 1
C
Ø A
B
C
G
G1
Ø K
Typ
Straight Adaptor
(Female thread)
M0126, M0226
3
M3
17,5
4,0
11,0
7,0
8
M02260303
3
M5
19,0
6,0
11,0
7,0
8
M02260305
3
M6
19,0
6,0
11,0
7,0
8
M02260306
4
M3
18,0
4,0
11,5
8,0
8
M02260403
4
M5
19,5
6,0
11,5
8,0
8
M02260405
4
M6
19,5
6,0
11,5
8,0
8
M02260406
4
R1/8
23,0
8,5
11,5
8,0
12
M01260418
6
M5
21,5
6,0
13,0
10,0
10
M02260605
6
M6
21,5
6,0
13,0
10,0
10
M02260606
6
R1/8
25,5
8,5
13,0
10,0
12
M01260618
ø K
E
G
O
Ø A
Ø D
E
G
H
Ø K
O
Typ
Union Elbow
M0040
3
3,2
13,5
11,0 5,5
7,0
7,5
M00400300
4
3,2
14,5
11,5 6,0
8,0
8,5
M00400400
6
3,2
16,5
13,0 7,0
10,0
10,5 M00400600
Ø A
B
C
E
G
G1
Ø K
Typ
E
B
G 1
90˚ Swivel Elbow Adaptor
M0147, M0247
3
M3
16,0
13,5
3,0
11,0
7,0
8
M02470303
3
M5
17,0
13,5
4,0
11,0
7,0
8
M02470305
3
M6
17,0
13,5
4,0
11,0
7,0
8
M02470306
4
M3
16,0
14,5
3,0
11,5
8,0
8
M02470403
4
M5
17,0
14,5
4,0
11,5
8,0
8
M02470405
4
M6
17,0
14,5
4,0
11,5
8,0
8
M02470406
4
R1/8
18,0
14,5
6,0
11,5
8,0
14
M01470418
6
M5
17,0
15,5
3,5
13,0
10,0
8
M02470605
6
M6
17,0
15,5
4,0
13,0
10,0
8
M02470606
6
R1/8
18,0
15,5
5,0
12,0
10,0
14
M01470618



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17