công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1606SC bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Marathon Special Products

tên linh kiện 1606SC
Giải thích chi tiết về linh kiện  1600 Series with Short Circuiting Bar
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MARATHON [Marathon Special Products]
Trang chủ  https://www.marathonsp.com/index.php
Logo MARATHON - Marathon Special Products

1606SC bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Marathon Special Products

  1606SC Datasheet HTML 1Page - Marathon Special Products 1606SC Datasheet HTML 2Page - Marathon Special Products 1606SC Datasheet HTML 3Page - Marathon Special Products  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Product Data Sheet
21/32” Line to Line Spacing
Wire Range (with unprepared wire):
#10 – 22 AWG Copper
Size and number of lugged wires investigated in end use.
Application torque – 20 in.lb.
Shorting Bar is designed for current transformer application. It is NOT intended to
be used as a jumper for power circuits
Electrical Ratings:
• 30A (unprepared wire)
• 75A (when wired with crimp type ring, spade or fork terminal)
• 600 Volts AC/DC (UL 1059 Class C, User Group - General Industrial)
• Factory and Field Wiring
• Use Listed terminals and tools for field installation of prepared conductors
Short Circuiting Bar with
Brass Shorting Pin
16XX SC
Replace XX with 02, 04, 06, 08 or 12 for number of poles
1600 Series with Short Circuiting
Bar
30 Amps, 600 Volts AC/DC
(Unprepared Wire)
or
75 Amps, 600 Volts AC/DC when wired
with crimp type ring, spade or fork
terminal
Four (4) screws supplied per
part for 1604, 1606, 1608 and
1612. Two (2) screws for 1602
4 pole shown


Số phần tương tự - 1606SC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Marathon Special Produc...
1606ST MARATHON-1606ST Datasheet
87Kb / 3P
1600 Series with Stud
08/23/16
More results

Mô tả tương tự - 1606SC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Powerex Power Semicondu...
R7S01600A POWEREX-R7S01600A Datasheet
435Kb / 4P
General Purpose Rectifier (1600 Amperes Average 1600 Volts)
logo
Hirose Electric
PW-1634BA-C HIROSE-PW-1634BA-C Datasheet
1Mb / 7P
SUMICON 1600 SERIES RECTANGULAR CONNECTORS
logo
Astec America, Inc
AIF04ZPFC-01 ASTEC-AIF04ZPFC-01 Datasheet
117Kb / 2P
1600 Watts
logo
TRIAD MAGNETICS
VPP12-1600 TRIAD-VPP12-1600 Datasheet
48Kb / 1P
VPP12-1600
logo
Bourns Electronic Solut...
1200-BB BOURNS-1200-BB Datasheet
229Kb / 2P
Series Bus Bar Accessory
logo
List of Unclassifed Man...
PC-1608 ETC2-PC-1608 Datasheet
9Mb / 32P
SUMICON 1600 SERIES RECTANGULAR CONNECTORS
logo
Molex Electronics Ltd.
0987841011 MOLEX1-0987841011 Datasheet
57Kb / 1P
NSCC Receptacle Connector 3.33mm Pitch, 1.50mm, Shorting Bar, Short, 5 Circuits,Black
0987841012 MOLEX1-0987841012 Datasheet
47Kb / 1P
NSCC Receptacle Connector 3.33mm Pitch, 1.50mm, Shorting Bar, Short,, 5 Circuit,White
0987841014 MOLEX1-0987841014 Datasheet
58Kb / 1P
NSCC Receptacle Connector 3.33mm Pitch, 1.50mm, Shorting Bar, Short, 5 Circuit, Blue
0987811014 MOLEX1-0987811014 Datasheet
53Kb / 1P
NSCC Pin Connector 3.33mm Pitch, 1.50mm, Shorting Bar, Short, 5 Circuit, Blue
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com