| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SD2922 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SD2922 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 13 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 5.59 5.84 0.220 0.230 B 5.33 0.210 C 3.05 3.30 0.120 0.130 D 9.65 9.91 0.380 0.390 E 19.81 20.83 0.780 0.820 F 11.05 0.435 G 27.94 1.100 H 33.91 34.16 1.335 1.345 I 0.08 0.18 0.003 0.007 J 1.52 1.78 0.060 0.070 K 2.54 2.92 0.100 0.115 L 5.84 0.230 M 10.03 10.34 0.395 0.407 N 21.59 22.10 0.850 0.870 1020876A M244 (.400 x .860 4/L BAL N/HERM W/FLG) MECHANICAL DATA Note: Controlling dimension in Inches SD2922 12/13 |